công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPSC20065-Y bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPSC20065-Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 650 V power Schottky silicon carbide diode
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPSC20065-Y bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STPSC20065-Y Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPSC20065-Y Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPSC20065-Y Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPSC20065-Y Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPSC20065-Y Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPSC20065-Y Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPSC20065-Y Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPSC20065-Y Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STPSC20065-Y Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
Ordering information
STPSC20065-Y
10/11
DocID029260 Rev 1
3
Ordering information
Table 8: Ordering information
Order code
Marking
Package
Weight
Base qty.
Delivery mode
STPSC20065DY
PSC20065DY
TO-220AC
1.86 g
50
Tube
STPSC20065WY
PSC20065WY
DO-247
4.4 g
30
Tube
4
Revision history
Table 9: Document revision history
Date
Revision
Changes
10-May-2016
1
First issue


Số phần tương tự - STPSC20065-Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPSC20065 STMICROELECTRONICS-STPSC20065 Datasheet
631Kb / 13P
   650 V power Schottky silicon carbide diode
July 2017 Rev 2
STPSC20065C STMICROELECTRONICS-STPSC20065C Datasheet
227Kb / 10P
   650 V, dual 10 A, power Schottky silicon carbide diode
April 2019 Rev 1
STPSC20065D STMICROELECTRONICS-STPSC20065D Datasheet
631Kb / 13P
   650 V power Schottky silicon carbide diode
July 2017 Rev 2
STPSC20065DI STMICROELECTRONICS-STPSC20065DI Datasheet
631Kb / 13P
   650 V power Schottky silicon carbide diode
July 2017 Rev 2
STPSC20065W STMICROELECTRONICS-STPSC20065W Datasheet
631Kb / 13P
   650 V power Schottky silicon carbide diode
July 2017 Rev 2
More results

Mô tả tương tự - STPSC20065-Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPSC10065-Y STMICROELECTRONICS-STPSC10065-Y Datasheet
542Kb / 12P
   Automotive 650 V power Schottky silicon carbide diode
November 2017 Rev 3
STPSC40065C-Y STMICROELECTRONICS-STPSC40065C-Y Datasheet
440Kb / 9P
   Automotive 650 V power Schottky silicon carbide diode
May 2016 Rev 2
STPSC6H065BY-TR STMICROELECTRONICS-STPSC6H065BY-TR Datasheet
234Kb / 9P
   Automotive 650 V power Schottky silicon carbide diode
Rev 1 - March 2018
STPSC10H065BY-TR STMICROELECTRONICS-STPSC10H065BY-TR Datasheet
236Kb / 9P
   Automotive 650 V power Schottky silicon carbide diode
Rev 1 - March 2018
STPSC6C065-Y STMICROELECTRONICS-STPSC6C065-Y Datasheet
182Kb / 9P
   Automotive 650 V power Schottky silicon carbide diode
December 2016 Rev 2
STPSC10H065-Y STMICROELECTRONICS-STPSC10H065-Y Datasheet
560Kb / 11P
   Automotive 650 V power Schottky silicon carbide diode
February 2017 Rev 4
STPSC10C065-Y STMICROELECTRONICS-STPSC10C065-Y Datasheet
223Kb / 9P
   Automotive 650 V power Schottky silicon carbide diode
Rev 2 - September 2018
STPSC8065-Y STMICROELECTRONICS-STPSC8065-Y Datasheet
506Kb / 9P
   Automotive 650 V power Schottky silicon carbide diode
July 2017 Rev 2
STPSC6H065 STMICROELECTRONICS-STPSC6H065 Datasheet
218Kb / 14P
   650 V power Schottky silicon carbide diode
STPSC20H065CW STMICROELECTRONICS-STPSC20H065CW Datasheet
111Kb / 8P
   650 V power Schottky silicon carbide diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com