công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGB40H65FB bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGB40H65FB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Trench gate field-stop IGBT, HB series 650 V, 40 A high speed
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGB40H65FB bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STGB40H65FB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGB40H65FB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGB40H65FB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGB40H65FB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGB40H65FB Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGB40H65FB Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGB40H65FB Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGB40H65FB Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STGB40H65FB Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
Test circuits
STGB40H65FB
10/17
DocID029491 Rev 1
3
Test circuits
Figure 22: Test circuit for inductive load
switching
Figure 23: Gate charge test circuit
Figure 24: Switching waveform
A
A
C
E
G
B
R
G
+
-
G
C
3.3
µF
1000
µF
L=100 µH
V
CC
E
D.U.T
B
AM01504v 1
AM01505v1
V
i ≤ VGMAX
P
W
I
G=CONST
V
CC
12 V
47 kΩ
1 kΩ
100 Ω
2.7 kΩ
47 kΩ
1 kΩ
2200
µF
D.U.T.
100 nF
V
G


Số phần tương tự - STGB40H65FB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB40V60F STMICROELECTRONICS-STGB40V60F Datasheet
1Mb / 24P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 40 A very high speed
April 2014 Rev 2
More results

Mô tả tương tự - STGB40H65FB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGWT40HP65FB STMICROELECTRONICS-STGWT40HP65FB Datasheet
909Kb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 650 V, 40 A high speed
STGW40H65DFB-4 STMICROELECTRONICS-STGW40H65DFB-4 Datasheet
479Kb / 15P
   Trench gate field-stop 650 V, 40 A high speed HB series IGBT
June 2019
STGFW40H65FB STMICROELECTRONICS-STGFW40H65FB Datasheet
1Mb / 21P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 650 V, 40 A high speed
March 2017 Rev 7
STGW40H65DFB STMICROELECTRONICS-STGW40H65DFB Datasheet
503Kb / 16P
   Trench gate field-stop 650 V, 40 A high speed HB series IGBT
DS9533 - Rev 9 - June 2019
STGFW20H65FB STMICROELECTRONICS-STGFW20H65FB Datasheet
1Mb / 20P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 650 V, 20 A high speed
August 2014 Rev 1
STGFW30H65FB STMICROELECTRONICS-STGFW30H65FB Datasheet
1Mb / 20P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 650 V, 30 A high speed
July 2015 Rev 5
STGY80H65DFB STMICROELECTRONICS-STGY80H65DFB Datasheet
1Mb / 22P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 650 V, 80 A high speed
May 2015 Rev 6
STGW60H65DFB-4 STMICROELECTRONICS-STGW60H65DFB-4 Datasheet
556Kb / 15P
   Trench gate field-stop 650 V, 60 A high speed HB series IGBT
DS11665 - Rev 3 - June 2019
STGW60H65DFB STMICROELECTRONICS-STGW60H65DFB_V01 Datasheet
689Kb / 21P
   Trench gate field-stop 650 V, 60 A high speed HB series IGBT
Rev 8 - July 2019
STGW40H60DLFB STMICROELECTRONICS-STGW40H60DLFB Datasheet
1Mb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 600 V, 40 A high speed
March 2014 Rev 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com