công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPI15N60C3 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện SPI15N60C3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cool MOS??Power Transistor
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI15N60C3 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

Back Button SPI15N60C3 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPI15N60C3 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI15N60C3 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI15N60C3 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI15N60C3 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SPI15N60C3 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG SPI15N60C3 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG SPI15N60C3 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG SPI15N60C3 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
SPP15N60C3, SPI15N60C3
SPA15N60C3
13 Forward characteristics of body diode
IF = f (VSD)
parameter: Tj , tp = 10 µs
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
V
3
VSD
-1
10
0
10
1
10
2
10
A
SPP15N60C3
T
j = 25 °C typ
T
j = 25 °C (98%)
T
j = 150 °C typ
T
j = 150 °C (98%)
14 Avalanche SOA
IAR = f (tAR)
par.: Tj ≤ 150 °C
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
4
µs
tAR
0
3
6
9
A
15
Tj(START)=25°C
Tj(START)=125°C
15 Avalanche energy
EAS = f (Tj)
par.: ID = 7.5 A, VDD = 50 V
20
40
60
80
100
120
°C
160
Tj
0
0.1
0.2
0.3
mJ
0.5
16 Drain-source breakdown voltage
V(BR)DSS = f (Tj)
-60
-20
20
60
100
°C
180
Tj
540
560
580
600
620
640
660
680
V
720
SPP15N60C3
Rev.
3.2
page 8
200
9-12-22


Số phần tương tự - SPI15N60C3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
SPI15N60C3 INFINEON-SPI15N60C3 Datasheet
263Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-07-01
logo
Inchange Semiconductor ...
SPI15N60C3 ISC-SPI15N60C3 Datasheet
290Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - SPI15N60C3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
SPP07N60C3 INFINEON-SPP07N60C3 Datasheet
374Kb / 14P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-04-07
SPP08N50C3 INFINEON-SPP08N50C3 Datasheet
265Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-06-27
SPP21N50C3 INFINEON-SPP21N50C3 Datasheet
341Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-07-02
SPW52N50C3 INFINEON-SPW52N50C3 Datasheet
252Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.0 2004-03-16
SPU02N60S5 INFINEON-SPU02N60S5 Datasheet
251Kb / 10P
   Cool MOS??Power Transistor
2004-03-30
SPW11N60S5 INFINEON-SPW11N60S5 Datasheet
251Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-30
SPW15N60C3 INFINEON-SPW15N60C3 Datasheet
240Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-09-17
SPW16N50C3 INFINEON-SPW16N50C3 Datasheet
244Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-06-30
SPW17N80C3 INFINEON-SPW17N80C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-03
SPW32N50C3 INFINEON-SPW32N50C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
Rev. 2.0 Page 2004-03-16
SPD01N60C3 INFINEON-SPD01N60C3 Datasheet
910Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.5 2008-04-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com