công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM73C0QDDCRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM73C0QDDCRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7-V, SOT-23, 11- to 14-Bit Digital Temperature Sensor With 2-Wire Interface
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM73C0QDDCRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button LM73C0QDDCRQ1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM73C0QDDCRQ1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM73C0QDDCRQ1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM73C0QDDCRQ1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM73C0QDDCRQ1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM73C0QDDCRQ1 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM73C0QDDCRQ1 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM73C0QDDCRQ1 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM73C0QDDCRQ1 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 27 page
background image
11
LM73-Q1
www.ti.com
SNIS194 – DECEMBER 2016
Product Folder Links: LM73-Q1
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated
Table 1. 11-Bit (10-Bit Plus Sign) (continued)
TEMPERATURE
DIGITAL OUTPUT
BINARY
HEX
0°C
0000 0000 0000 0000
0000h
−0.25°C
1111 1111 1110 0000
FFE0h
−1°C
1111 1111 1000 0000
FF80h
−25°C
1111 0011 1000 0000
F380h
−40°C
1110 1100 0000 0000
EC00h
Table 2. 12-Bit (11-Bit Plus Sign)
TEMPERATURE
DIGITAL OUTPUT
BINARY
HEX
150°C
0100 1011 0000 0000
4B00h
25°C
0000 1100 1000 0000
0C80h
1°C
0000 0000 1000 0000
0080h
0.125°C
0000 0000 0001 0000
0010h
0°C
0000 0000 0000 0000
0000h
−0.125°C
1111 1111 1111 0000
FFF0h
−1°C
1111 1111 1000 0000
FF80h
−25°C
1111 0011 1000 0000
F380h
−40°C
1110 1100 0000 0000
EC00h
Table 3. 13-Bit (12-Bit Plus Sign)
TEMPERATURE
DIGITAL OUTPUT
BINARY
HEX
150°C
0100 1011 0000 0000
4B00h
25°C
0000 1100 1000 0000
0C80h
1°C
0000 0000 1000 0000
0080h
0.0625°C
0000 0000 0000 1000
0008h
0°C
0000 0000 0000 0000
0000h
−0.0625°C
1111 1111 1111 1000
FFF8h
−1°C
1111 1111 1000 0000
FF80h
−25°C
1111 0011 1000 0000
F380h
−40°C
1110 1100 0000 0000
EC00h
Table 4. 14-Bit (13-Bit Plus Sign)
TEMPERATURE
DIGITAL OUTPUT
BINARY
HEX
150°C
0100 1011 0000 0000
4B00h
25°C
0000 1100 1000 0000
0C80h
1°C
0000 0000 1000 0000
0080h
0.03125°C
0000 0000 0000 0100
0004h
0°C
0000 0000 0000 0000
0000h
−0.03125°C
1111 1111 1111 1100
FFFCh
−1°C
1111 1111 1000 0000
FF80h
−25°C
1111 0011 1000 0000
F380h
−40°C
1110 1100 0000 0000
EC00h


Số phần tương tự - LM73C0QDDCRQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM73CIMK NSC-LM73CIMK Datasheet
731Kb / 18P
   2.7V, SOT-23, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor with 2-Wire Interface
LM73CIMK-0 NSC-LM73CIMK-0 Datasheet
731Kb / 18P
   2.7V, SOT-23, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor with 2-Wire Interface
LM73CIMK-0 NSC-LM73CIMK-0 Datasheet
733Kb / 18P
   2.7V, SOT-23, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor with 2-Wire Interface
logo
Texas Instruments
LM73CIMK-0 TI1-LM73CIMK-0 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LM73 2.7V, SOT, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor with 2-Wire Interface
LM73CIMK-0/NOPB TI-LM73CIMK-0/NOPB Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   2.7-V, SOT-23, 11- to 14-Bit Digital Temperature Sensor With 2-Wire Interface
More results

Mô tả tương tự - LM73C0QDDCRQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM73 TI-LM73_15 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   2.7-V, SOT-23, 11- to 14-Bit Digital Temperature Sensor With 2-Wire Interface
logo
National Semiconductor ...
LM73 NSC-LM73_06 Datasheet
733Kb / 18P
   2.7V, SOT-23, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor with 2-Wire Interface
LM73 NSC-LM73 Datasheet
731Kb / 18P
   2.7V, SOT-23, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor with 2-Wire Interface
logo
Texas Instruments
LM73CIMK-0 TI1-LM73CIMK-0 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LM73 2.7V, SOT, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor with 2-Wire Interface
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6575L MAXIM-MAX6575L Datasheet
182Kb / 12P
   SOT Temperature Sensor with Multidrop Single-Wire Digital Interface
Rev 0; 4/99
MAX6575_VO1 MAXIM-MAX6575_VO1 Datasheet
1Mb / 10P
   SOT Temperature Sensor with Multidrop Single-Wire Digital Interface
2021
logo
Analog Devices
AD5060ARJZ-1500RL7 AD-AD5060ARJZ-1500RL7 Datasheet
461Kb / 24P
   Fully Accurate 14-/16-Bit VOUT nanoDAC??SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
REV. A
AD5060BRJZ-1500RL7 AD-AD5060BRJZ-1500RL7 Datasheet
461Kb / 24P
   Fully Accurate 14-/16-Bit VOUT nanoDAC??SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
REV. A
AD5040 AD-AD5040_15 Datasheet
461Kb / 24P
   Fully Accurate 14-/16-Bit VOUT nanoDAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
REV. A
AD5060 AD-AD5060_15 Datasheet
461Kb / 24P
   Fully Accurate 14-/16-Bit VOUT nanoDAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com