công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC7802 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation.
tên linh kiện ADC7802
Giải thích chi tiết về linh kiện  Autocalibrating, 4-Channel, 12-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

ADC7802 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Burr-Brown (TI)

  ADC7802 Datasheet HTML 1Page - Burr-Brown (TI) ADC7802 Datasheet HTML 2Page - Burr-Brown (TI) ADC7802 Datasheet HTML 3Page - Burr-Brown (TI) ADC7802 Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) ADC7802 Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) ADC7802 Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) ADC7802 Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) ADC7802 Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) ADC7802 Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
5
®
ADC7802
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
At VA = VD = VREF+ = 5V, VREF– = AGND = 0V, TA = +25°C, unless otherwise specified.
CHANNEL SEPARATION vs FREQUENCY
100
80
60
40
20
0
1
10
100
1000
Frequency of 5Vp-p Signal on Channel AIN2 (kHz)
Channel AIN3
Channel AIN1
Channel AIN0
Analog Input Voltage – Expected Code Center (LSBs)
CODE TRANSITION NOISE
0
100
75
50
25
0
0.25
0.5
0.75
1
75
50
25
0
SIGNAL/(NOISE + DISTORTION)
vs INPUT FREQUENCY
0.1
0.2
0.4
1
10
4
2
Input Frequency (kHz)
0.6
6
POWER SUPPLY REJECTION vs FREQUENCY
10
6
4
2
1
0.6
0.4
0.2
0.1
Frequency (kHz)
0.1
1
10
100
1000
V
A
V
D
INTERNAL CLOCK FREQUENCY
vs TEMPERATURE
Ambient Temperature (°C)
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
–50
–25
0
25
50
75
100
R
CLOCK = 70kΩ
INTERNAL CLOCK FREQUENCY
vs R
CLOCK
10
1
0.1
10
100
1k
R
CLOCK (kΩ)


Số phần tương tự - ADC7802

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC78H89 NSC-ADC78H89 Datasheet
828Kb / 16P
   7-Channel, 500 KSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC78H89 NSC-ADC78H89 Datasheet
825Kb / 16P
   7-Channel, 500 KSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC78H89 TI1-ADC78H89 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   7-Channel, 500 KSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC78H89CIMT NSC-ADC78H89CIMT Datasheet
828Kb / 16P
   7-Channel, 500 KSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC78H89CIMT NSC-ADC78H89CIMT Datasheet
825Kb / 16P
   7-Channel, 500 KSPS, 12-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC7802

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7832 BURR-BROWN-ADS7832 Datasheet
299Kb / 15P
   Autocalibrating, 4-Channel, 12-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7803 BURR-BROWN-ADS7803 Datasheet
99Kb / 13P
   Autocalibrating, 4-Channel, 12-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
ams AG
AS1538 AMSCO-AS1538_1 Datasheet
749Kb / 20P
   8/4-Channel, 12-Bit I2C Analog-to-Digital Converter
logo
DATEL, Inc.
5962-8850801XA DATEL-5962-8850801XA Datasheet
157Kb / 1P
   12-Bit Analog to Digital Converter
5962-8952802XA DATEL-5962-8952802XA Datasheet
149Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
5962-8952802XC DATEL-5962-8952802XC Datasheet
149Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
5962-8850802XA DATEL-5962-8850802XA Datasheet
157Kb / 1P
   12-Bit Analog to Digital Converter
logo
Rohm
BA9221 ROHM-BA9221 Datasheet
279Kb / 7P
   Digital-to-analog converter, 12 bit
logo
DATEL, Inc.
5962-8952801XA DATEL-5962-8952801XA Datasheet
148Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
5962-8850801XC DATEL-5962-8850801XC Datasheet
157Kb / 1P
   12-Bit Analog to Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com