công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STLQ015M15R bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STLQ015M15R
Giải thích chi tiết về linh kiện  150 mA, ultra low quiescent current linear voltage regulator
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STLQ015M15R bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STLQ015M15R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STLQ015M15R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STLQ015M15R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STLQ015M15R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STLQ015M15R Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STLQ015M15R Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STLQ015M15R Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STLQ015M15R Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STLQ015M15R Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
Typical performance characteristics
STLQ015
10/17
DocID17285 Rev 6
Figure 8: Dropout voltage vs temperature
Figure 9: Quiescent current vs temperature
Figure 10: Supply voltage rejection vs frequency
Figure 11: Supply voltage rejection vs IOUT
Figure 12: Quiescent current vs input voltage
Figure 13: Quiescent current vs output current


Số phần tương tự - STLQ015M15R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STLQ015M15R STMICROELECTRONICS-STLQ015M15R Datasheet
519Kb / 19P
   150 mA, ultra low quiescent current linear voltage regulator
Rev 7 - February 2020
More results

Mô tả tương tự - STLQ015M15R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STLQ015XX STMICROELECTRONICS-STLQ015XX Datasheet
386Kb / 17P
   150 mA, ultra-low quiescent current linear voltage regulator
STLQ015 STMICROELECTRONICS-STLQ015_V01 Datasheet
519Kb / 19P
   150 mA, ultra low quiescent current linear voltage regulator
Rev 7 - February 2020
logo
Texas Instruments
TPS78225-Q1 TI1-TPS78225-Q1_16 Datasheet
905Kb / 19P
[Old version datasheet]   150-mA, ULTRA-LOW QUIESCENT CURRENT, IQ LOW-DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Analog Devices
ADP121 AD-ADP121 Datasheet
986Kb / 20P
   150 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator
REV. 0
ADP121-AUJZ12R7 AD-ADP121-AUJZ12R7 Datasheet
667Kb / 20P
   150 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator
Rev. G
logo
Microchip Technology
MCP1711 MICROCHIP-MCP1711 Datasheet
1Mb / 36P
   150 mA Ultra-Low Quiescent Current, Capacitorless LDO Regulator
07/14/15
logo
Texas Instruments
TPS782 TI1-TPS782_16 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   500-nA IQ,150-mA, Ultra-Low Quiescent Current Low-Dropout Linear Regulator
logo
STMicroelectronics
LD39015XX STMICROELECTRONICS-LD39015XX Datasheet
302Kb / 16P
   150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
logo
Infineon Technologies A...
TLS805B1SJV INFINEON-TLS805B1SJV_15 Datasheet
1Mb / 22P
   Ultra Low Quiescent Current Linear Voltage Regulator
Rev. 1.0, 2015-02-05
TLS810C1EJV33 INFINEON-TLS810C1EJV33_15 Datasheet
2Mb / 26P
   Ultra Low Quiescent Current Linear Voltage Regulator
Rev. 1.0, 2015-02-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com