công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5400-DO27 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện 1N5400-DO27
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

1N5400-DO27 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  1N5400-DO27 Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 1N5400-DO27 Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 1N5400-DO27 Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1N5400
THRU
1N5408
3 Amp Rectifier
50 - 1000 Volts
DO-201AD
Features
Low Current Leakage
Metalurgically Bonded Construction
Low Forward Voltage
High Current Capability
DIMENSIONS
INCHES
MM
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
NOTE
A
---
.370
---
9.50
B
---
.250
---
6.40
C
.048
.052
1.20
1.30
D
1.000
---
25.40
---
Maximum Ratings
Operating Temperature: -55
°C to +125°C
Storage Temperature: -55
°C to +150°C
Maximum Thermal Resistance; 30
°C/W Junction To Lead
Catalog
Number
Device
Marking
Maximum
Recurrent
Peak
Reverse
Voltage
Maximum
RMS
Voltage
Maximum
DC
Blocking
Voltage
1N5400
---
50V
35V
50V
1N5401
---
100V
70V
100V
1N5402
---
200V
140V
200V
1N5404
---
400V
280V
400V
1N5406
---
600V
420V
600V
1N5407
---
800V
560V
800V
1N5408
---
1000V
700V
1000V
Electrical Characteristics @ 25
°C Unless Otherwise Specified
Average Forward
Current
IF(AV)
3.0A
TA = 105
°C
Peak Forward Surge
Current
IFSM
200A
8.3ms, half sine
Maximum
Instantaneous
Forward Voltage
VF
1.0V
IFM = 3.0A;
TJ = 25
°C*
Maximum DC
Reverse Current At
Rated DC Blocking
Voltage
IR
5.0
μA
50
μA
TJ = 25
°C
TJ = 125
°C
Typical Junction
Capacitance
CJ
40pF
Measured at
1.0MHz, VR=4.0V
*Pulse test: Pulse width 300
μsec, Duty cycle 2%
A
B
C
D
D
Cathode
Mark
1N5405
---
500V
350V
500V
www.yfwdiode.com


Số phần tương tự - 1N5400-DO27

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
1N5400-B DIODES-1N5400-B Datasheet
67Kb / 3P
   3.0A RECTIFIER
DS28007 Rev. 7 - 2
logo
Comchip Technology
1N5400-G COMCHIP-1N5400-G Datasheet
50Kb / 2P
   General Purpose Rectifier
logo
Frontier Electronics.
1N5400-LFR FRONTIER-1N5400-LFR Datasheet
122Kb / 2P
   3A GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
1N5400-T DIODES-1N5400-T Datasheet
67Kb / 3P
   3.0A RECTIFIER
DS28007 Rev. 7 - 2
logo
Won-Top Electronics
1N5400-T3 WTE-1N5400-T3 Datasheet
39Kb / 3P
   3.0A SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N5400-DO27

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N5400 MCC-1N5400 Datasheet
78Kb / 3P
   3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N5400 MCC-1N5400_11 Datasheet
503Kb / 4P
   3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N5400 MCC-1N5400_13 Datasheet
525Kb / 4P
   3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1N5400 YFWDIODE-1N5400 Datasheet
94Kb / 3P
   3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
Bruckewell Technology L...
KBP306 BWTECH-KBP306 Datasheet
132Kb / 2P
   3 Amp Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
S3M-TP MCC-S3M-TP Datasheet
530Kb / 4P
   3 Amp Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
S3A MCC-S3A Datasheet
97Kb / 3P
   3 Amp Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
S3B-TP MCC-S3B-TP Datasheet
530Kb / 4P
   3 Amp Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
1N5400GP MCC-1N5400GP_11 Datasheet
445Kb / 4P
   3 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
1N5400GP MCC-1N5400GP_13 Datasheet
464Kb / 4P
   3 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com