công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5S22A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện SM5S22A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLAGE SUPPRESSOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SM5S22A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SM5S22A Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SM5S22A Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD SM5S22A Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3 of 3
Power Derating Curve
0
2.0
4.0
6.0
8.0
0
50
100
150
200
Pulse Width (ms) – 1/2 IPP Exponential Waveform
1,000
10,000
10
100
Case Temperature (
°C)
0
50
100
150
0
10
20
30
40
Time, ms (t)
Pulse Waveform
Reverse Power Capability
TA = 25
°C
Pulse width (td) is defined as
the point where the peak
current decays to 50% of IPP
td
tr = 10
µs
Peak Value IPP
Half Value –
IPP
2
Load Dump Power Characteristics
(10ms Exponential Waveform)
0
1,000
500
1,500
2,000
2,500
3,000
25
50
75
100
125
150
175
Case Temperature (
°C)
0.01
110
100
10
1
100
0.01
0.1
t – Pulse Width (sec.)
0.1
RΘJA
RΘJC
Typical Transient Thermal Impedance
www.sunmate.tw


Số phần tương tự - SM5S22A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SM5S22A VISHAY-SM5S22A Datasheet
27Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
06-May-02
SM5S22A VISHAY-SM5S22A Datasheet
103Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Oct-08
SM5S22A VISHAY-SM5S22A Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Apr-11
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SM5S22A LUGUANG-SM5S22A Datasheet
49Kb / 3P
   Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
Vishay Siliconix
SM5S22A VISHAY-SM5S22A Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 14-Sep-11
More results

Mô tả tương tự - SM5S22A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM6S10CA SUNMATE-SM6S10CA Datasheet
629Kb / 3P
   SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLAGE SUPPRESSOR
SM5S10A SUNMATE-SM5S10A Datasheet
542Kb / 3P
   SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLAGE SUPPRESSOR
SLCB6.5A SUNMATE-SLCB6.5A Datasheet
548Kb / 4P
   SURFACE MOUNT LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLAGE SUPPRESSOR
SM6S10A SUNMATE-SM6S10A Datasheet
629Kb / 3P
   SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLAGE SUPPRESSOR3
logo
General Semiconductor
TPSMB6.8 GE-TPSMB6.8 Datasheet
65Kb / 4P
   SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
TPSMC6.8 GE-TPSMC6.8 Datasheet
64Kb / 4P
   AUTOMOTIVE SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
SM8A27 VISHAY-SM8A27 Datasheet
33Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressor
01-Aug-02
logo
General Semiconductor
SM5A27 GE-SM5A27 Datasheet
107Kb / 2P
   SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SM6A27 GE-SM6A27 Datasheet
107Kb / 2P
   SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
EIC discrete Semiconduc...
TPSMC43A EIC-TPSMC43A_12 Datasheet
165Kb / 3P
   AUTOMOTIVE SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com