công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS-5FH-3.15A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Cooper Bussmann, Inc.

tên linh kiện SS-5FH-3.15A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Subminiature fast-acting fuses
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COOPER [Cooper Bussmann, Inc.]
Trang chủ  http://www.cooperbussmann.com
Logo COOPER - Cooper Bussmann, Inc.

SS-5FH-3.15A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Cooper Bussmann, Inc.

  SS-5FH-3.15A Datasheet HTML 1Page - Cooper Bussmann, Inc. SS-5FH-3.15A Datasheet HTML 2Page - Cooper Bussmann, Inc. SS-5FH-3.15A Datasheet HTML 3Page - Cooper Bussmann, Inc. SS-5FH-3.15A Datasheet HTML 4Page - Cooper Bussmann, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Product description:
Halogen free, lead free, RoHS compliant
Fast-acting, high breaking capacity
subminiature fuse
Plastic cap and base, flammability UL
94V0
Lead wire with tin-plated copper,
diameter 0.6mm
Protects against harmful overcurrents in
primary and secondary applications
Small radial-leaded design minmizes
board space and eliminates need for
additional mounting components
Designed to UL 248-14
Applications
Primary circuit protection for lighting ballasts
LED Lighting primary protection
High short-circuit current devices
Agency information
cULus, File E19180, Guide JDYX/JDYX7
Ordering
Specify product and packaging code
(i.e., SS-5FH-3.15A-AP)
Bussmann SS-5FH Series
Subminiature fast-acting fuses
Technical Data 10274
Effective July 2014
Bussmann is now
part of Eaton
Same great
products plus
even more.
The Bussmann brand of
circuit protection products
(formerly of the
Bussmann Division of
Cooper Industries) is now
part of Eaton’s Electrical
Group, Electronics
Division.
HALOGEN
HF
FREE
Pb


Số phần tương tự - SS-5FH-3.15A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eaton All Rights Reserv...
SS-5FH-3.15A EATON-SS-5FH-3.15A Datasheet
1Mb / 4P
   Subminiature fast-acting fuses
More results

Mô tả tương tự - SS-5FH-3.15A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cooper Bussmann, Inc.
6125FF2-R COOPER-6125FF2-R_15 Datasheet
771Kb / 6P
   Fast-acting subminiature fuses
6125FF COOPER-6125FF Datasheet
536Kb / 2P
   Fast-Acting Subminiature Fuses
logo
Eaton All Rights Reserv...
6125FF EATON-6125FF Datasheet
771Kb / 6P
   Fast-acting subminiature fuses
SS-5FH EATON-SS-5FH Datasheet
1Mb / 4P
   Subminiature fast-acting fuses
logo
Cooper Bussmann, Inc.
BKPCB-12-R COOPER-BKPCB-12-R Datasheet
314Kb / 2P
   Subminiature, Radial Leaded, Fast-Acting Fuses
logo
Eaton All Rights Reserv...
PC-TRON EATON-PC-TRON Datasheet
1Mb / 2P
   Subminiature radial leaded fast-acting fuses
logo
Cooper Bussmann, Inc.
PCB-3 COOPER-PCB-3 Datasheet
240Kb / 2P
   Subminiature, Radial Leaded, Fast-Acting Fuses
logo
List of Unclassifed Man...
KTU-601 ETC1-KTU-601 Datasheet
664Kb / 4P
   fast-acting fuses
logo
Cooper Bussmann, Inc.
PCB-3-R COOPER-PCB-3-R Datasheet
314Kb / 2P
   Subminiature, Radial Leaded, Fast-Acting Fuses PC-Tron Series
PCH-1-1 COOPER-PCH-1-1 Datasheet
315Kb / 2P
   Subminiature, Radial Leaded, Fast-Acting Fuses PC-Tron Series
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com