công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6N60 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện 6N60
Giải thích chi tiết về linh kiện  600V N-Channel Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DYELEC [DIYI Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.dyelec.com/
Logo DYELEC - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

6N60 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

  6N60 Datasheet HTML 1Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N60 Datasheet HTML 2Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N60 Datasheet HTML 3Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N60 Datasheet HTML 4Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N60 Datasheet HTML 5Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N60 Datasheet HTML 6Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N60 Datasheet HTML 7Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 6N60 Datasheet HTML 8Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
6 / 8
600V N-Channel Power MOSFET
May.2015-REV.00
www.dyelec.com
6N60
TO-220 Mechanical Drawing
TO-220 Mechanical Drawing
ITO-220 Mechanical Drawing


Số phần tương tự - 6N60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
6N60 UTC-6N60 Datasheet
141Kb / 7P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
6N60 UTC-6N60 Datasheet
249Kb / 6P
   6.2 Amps, 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET
6N60 UTC-6N60 Datasheet
254Kb / 6P
   6.2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Nell Semiconductor Co.,...
6N60 NELLSEMI-6N60 Datasheet
486Kb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
6N60 ISC-6N60 Datasheet
157Kb / 2P
   Avalanche Energy Specified
More results

Mô tả tương tự - 6N60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DIYI Electronic Technol...
7N60 DYELEC-7N60 Datasheet
2Mb / 9P
   600V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2N60S TSC-TSM2N60S Datasheet
328Kb / 8P
   600V N-Channel Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
18N60 UTC-18N60_10 Datasheet
147Kb / 3P
   600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4NB60 TSC-TSM4NB60_13 Datasheet
575Kb / 11P
   600V N-Channel Power MOSFET
TSM1NB60 TSC-TSM1NB60 Datasheet
196Kb / 8P
   600V N-Channel Power MOSFET
TSM2N60 TSC-TSM2N60_07 Datasheet
459Kb / 8P
   600V N-Channel Power MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
CJD04N60 JIANGSU-CJD04N60 Datasheet
1Mb / 4P
   600V N-Channel Power MOSFET
CJP04N60 JIANGSU-CJP04N60 Datasheet
1Mb / 4P
   600V N-Channel Power MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
10N60 DYELEC-10N60 Datasheet
2Mb / 9P
   600V N-Channel Power MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
CJD04N60B JIANGSU-CJD04N60B Datasheet
756Kb / 4P
   600V N-Channel Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com