công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS120L bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện SS120L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power Loss,High Efficiency
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DYELEC [DIYI Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.dyelec.com/
Logo DYELEC - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

SS120L bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

  SS120L Datasheet HTML 1Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. SS120L Datasheet HTML 2Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SS145L
SS120
SS1
SS115L
28
CJ
A
STG
J
JL
@T =100
@T =25
@T =90
RRM
0
RECTIFIER
5
0.05
0.1
AMP
10
35
35A
plastic SMA
1)
SS120L
SS110L
SS18L
SS16L
0.85
0.75
T
140
105
70
56
0.45
200
150
100
80
80
60
SS14L
40
40
THRU
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
Features
Schottky Brrier Chip
Low Power Loss,High Efficiency
·
Ideally Suited for Automatic Assembly
·
Surge Overload Rating to
Peak
·
Plastic Case Material has UL Flammability
Classification Rating 94V-
Mechanical Data
·
Case: Molded
·
Terminals: Plated leads solderable per
MIL-STD-750,Method 2026 guaranteed
·
Polarity: Color band denotes cathode end
·
Mounting Position: Any
·
Making: Type Number
Maximum Ratings and Electrical Characteristics
Rating at 25
℃ ambient temperature unless otherwise specified
Single phase,half wave,60Hz,resistive or inductive load
For capacitive load derate current by 20%
Type Number
SYMBOL
Unit
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage
V
60
V
Maximum RMS Voltage
VRMS
28
42
V
Maximum DC Blocking Voltage
VDC
V
Average Rectified Output Current
IO
1.0
A
Peak Forward Surge Current 8.3ms Single half
sine-wave superimposed on rated load (JEDEC
Method)
IFSM
A
Forward Voltage
@IF=1.0A
VFM
V
Peak Reverse Current
IR
mA
At Rated DC Blocking Voltage
Typical Junction Capacitance
(Note 2)
℃/W
Rθ
88
Operating Temperature Range
T
-55 to+150
Storage Temperature Range
-55 to +150
Note: 1.Pulse Test with PW=300usec,1%Duty Cycle.
2.Mounted on P.C.Board with 5.0 mm²(0.13mm thick)copper pad areas.
version:01
1of2
·
·
100
150
200
(Note
1.0
A
A
pF
Typical Thermal Resistance per leg
L
L
L
L
4
4
www.dyelec.com
SMA/DO-214AC
0.086(2.62)
0.059(1.50)
0.051(1.30)
0.110(2.80)
0.094(2.40)
0.181(4.60)
0.157(4.00)
0.079(2.00)
0.060(1.52)
0.030(0.76)
0.208(5.28)
0.188(4.80)
0.012(0.305)
0.006(0.150)
0.008(0.203)
0.002(0.051)
Dimensions in inches and (millimeters)
0.010(0.25)
0.004(0.1)
SS15L
50
50
35
45
45
31
0.55


Số phần tương tự - SS120L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Juxing Electr...
SS120L JUXING-SS120L Datasheet
1Mb / 2P
   Surface Mount Low VF Schottky Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SS120L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
MBR20H200CT PANJIT-MBR20H200CT Datasheet
111Kb / 4P
   Low power loss, high efficiency.
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MBR1635 NJSEMI-MBR1635 Datasheet
81Kb / 1P
   Low power loss, high efficiency
logo
DIYI Electronic Technol...
S22 DYELEC-S22 Datasheet
1Mb / 2P
   Low Power Loss,High Efficiency
S32 DYELEC-S32 Datasheet
1Mb / 2P
   Low Power Loss,High Efficiency
SS32U DYELEC-SS32U Datasheet
1Mb / 2P
   Low Power Loss,High Efficiency
SS52U DYELEC-SS52U Datasheet
1Mb / 2P
   Low Power Loss,High Efficiency
logo
Sangdest Microelectroni...
SK32BF SMC-SK32BF Datasheet
252Kb / 4P
   Low power loss, high efficiency
logo
DIYI Electronic Technol...
KMB32S DYELEC-KMB32S Datasheet
1Mb / 2P
   Low Power Loss,High Efficiency
MUR810 DYELEC-MUR810 Datasheet
789Kb / 3P
   Low power loss, high efficiency
logo
Micro Commercial Compon...
MBR10U60 MCC-MBR10U60 Datasheet
466Kb / 3P
   Low Power loss, High efficiency
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com