công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS125 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện SS125
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ideally Suited for Automatic Assembly
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DYELEC [DIYI Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.dyelec.com/
Logo DYELEC - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

SS125 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

  SS125 Datasheet HTML 1Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. SS125 Datasheet HTML 2Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SS12
SS18 - SS110
SS125
SS15 - SS16
SS12 - SS14
22.5
30
SS12 THRU
version:01
2of2
0
0.5
1.0
25
50
75
100
125
150
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
0.01
0.1
1.0
10
0
0.4
0.8
1.2
V , INSTANTANEOUS FWD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typ. Forward Characteristics
F
T - 25ºC
I Pulse Width = 300 s
F
µ
0
7.5
15
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Fwd Surge Current
Single Half-Sine-Wave
(JEDEC Method)
T = 100 C
°
A
A
SS115-SS120
5
5
.4T
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
Fig
ypical Reverse Characteristics (per element)
0
20
40
60
80
100
1,000
100
10
1
0.1
0.01
TJ=100 C
TJ=25 C
www.dyelec.com
AMBIENT TEMPERTURE(℃)


Số phần tương tự - SS125

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DIYI Electronic Technol...
SS125U DYELEC-SS125U Datasheet
1Mb / 2P
   Schottky Brrier Chip
More results

Mô tả tương tự - SS125

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DIYI Electronic Technol...
KABS12 DYELEC-KABS12 Datasheet
1Mb / 2P
   Ideally Suited for Automatic Assembly
SS24L DYELEC-SS24L Datasheet
2Mb / 2P
   Ideally Suited for Automatic Assembly
KMB22S DYELEC-KMB22S Datasheet
1Mb / 2P
   Ideally Suited for Automatic Assembly
S14L DYELEC-S14L Datasheet
1Mb / 2P
   Ideally Suited for Automatic Assembly
S32U DYELEC-S32U Datasheet
1Mb / 2P
   Ideally Suited for Automatic Assembly
logo
Sangdest Microelectroni...
ER3A SMC-ER3A Datasheet
144Kb / 4P
   Ideally Suited for Automatic Assembly
logo
DIYI Electronic Technol...
KABF32 DYELEC-KABF32 Datasheet
1Mb / 2P
   Ideally Suited for Automatic Assembly
KABF12 DYELEC-KABF12 Datasheet
1Mb / 2P
   Ideally Suited for Automatic Assembly
SS54L DYELEC-SS54L Datasheet
1Mb / 2P
   Ideally Suited for Automatic Assembly
KDB32S DYELEC-KDB32S Datasheet
1Mb / 2P
   Ideally Suited for Automatic Assembly
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com