công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ5338A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện SMBJ5338A
Giải thích chi tiết về linh kiện  5W Surface Mount Silicon Zener Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DYELEC [DIYI Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.dyelec.com/
Logo DYELEC - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

SMBJ5338A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

  SMBJ5338A Datasheet HTML 1Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. SMBJ5338A Datasheet HTML 2Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. SMBJ5338A Datasheet HTML 3Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. SMBJ5338A Datasheet HTML 4Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Typical Characteristics
SMBJ5333A --- SMBJ5388A


Số phần tương tự - SMBJ5338A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SMBJ5338A EIC-SMBJ5338A Datasheet
40Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SMBJ5338A TAYCHIPST-SMBJ5338A Datasheet
1Mb / 2P
   ZENER DIODES
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
SMBJ5338A YFWDIODE-SMBJ5338A Datasheet
377Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - SMBJ5338A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
1N5333B STMICROELECTRONICS-1N5333B Datasheet
208Kb / 5P
   5W SILICON ZENER DIODES
logo
Shanghai Leiditech Elec...
1N5338B LEIDITECH-1N5338B Datasheet
674Kb / 3P
   5W silicon zener diodes
logo
Diotech Company.
SMBJ5333B DIOTECH-SMBJ5333B Datasheet
733Kb / 3P
   5W SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE
logo
Jinan Jing Heng Electro...
1N5342 JINGHENG-1N5342 Datasheet
69Kb / 2P
   5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
1N5342 JINANJINGHENG-1N5342 Datasheet
281Kb / 3P
   5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
1N5388 JINANJINGHENG-1N5388 Datasheet
281Kb / 3P
   5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1PGSMC5348 TSC-1PGSMC5348 Datasheet
296Kb / 6P
   5W, 11V - 51V Surface Mount Silicon Zener Diode
logo
EIC discrete Semiconduc...
SZ453G EIC-SZ453G Datasheet
28Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZMY3.0G DIOTEC-ZMY3.0G Datasheet
114Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
1SMC5334 PANJIT-1SMC5334 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com