công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC33390 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc |
|
MC33390 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc |
6 / 16 page 33390 MOTOROLA ANALOG INTEGRATED CIRCUIT DEVICE DATA 6 STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) Characteristics noted under conditions of 7.0 V ≤ VBAT ≤ 16 V, -40°C ≤ TA ≤ 125°C, SLEEP = 5.0 V unless otherwise noted. Typical values reflect the parameter's approximate midpoint average value with VBAT = 13 V, TA = 25°C. All positive currents are into the pin. All negative currents are out of the pin. Characteristic Symbol Min Typ Max Unit BUS (continued) LOAD Output IL = 6.0 mA LON – 0.07 0.2 V Unpowered LOAD Output VBAT = 0 V, IL = 6.0 mA LDIO 0.3 0.56 0.9 V Tx Tx Input Voltage Tx Input Logic Low Level Tx Input Logic High Level VTx(IL) VTx(IH) – 3.5 – – 0.8 – V Tx Input Current VTx = 5.0 V VTx = 0 V ITx(IH) ITx(IL) 50 -2.0 106 0.23 200 2.0 µA LOOP 4X/LOOP Input Current V4X/LOOP = 0 V (Normal Mode) V4X/LOOP = 5.0 V (4X Mode) I4X/LOOP(IL) I4X/LOOP(IH) -200 -200 -60 110 200 200 µA 4X/LOOP Input Threshold (Tx = 4096 Hz Square Wave) Normal Mode to Loopback Mode Loopback Mode to 4X Mode V4X/LOOP(IL) V4X/LOOP(IH) 1.1 3.2 1.31 3.43 1.5 3.6 V Rx Rx Output Voltage Low VBUS = 0 V, IRx = 1.6 mA VRx(LOW) 0.01 0.18 0.4 V Rx Output Voltage High VBUS = 7.0 V, IRx = -200 µA VRx(HIGH) 4.25 4.58 4.75 V Rx Output Current VRx = High; Short Circuit Protection Limits IRx 2.0 3.67 8.0 mA SLEEP SLEEP Input Current VSLEEP = 0 V VSLEEP = 5.0 V ISLEEP(IL) ISLEEP(IH) – 1.0 -0.23 6.21 -2.0 20 µA Freescale Semiconductor, Inc. For More Information On This Product, Go to: www.freescale.com |
Số phần tương tự - MC33390 |
|
Mô tả tương tự - MC33390 |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |