công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD230-9 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sensortechnics GmbH

tên linh kiện AD230-9
Giải thích chi tiết về linh kiện  APD with 0.04 mm짼 active area
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSORTECHNICS [Sensortechnics GmbH]
Trang chủ  http://www.sensortechnics.com
Logo SENSORTECHNICS - Sensortechnics GmbH

AD230-9 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sensortechnics GmbH

  AD230-9 Datasheet HTML 1Page - Sensortechnics GmbH AD230-9 Datasheet HTML 2Page - Sensortechnics GmbH AD230-9 Datasheet HTML 3Page - Sensortechnics GmbH AD230-9 Datasheet HTML 4Page - Sensortechnics GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
First Sensor APD Data Sheet
Part Description AD230-9 SMD
Order # 501123; 501817
Version 21-08-14
Quantum efficiency (23 °C)
Capacitance as fct of reverse bias (23 °C)
Multiplication as fct of bias (23 °C)
Dark current as fct of bias (23 °C)
Filter characteristics 905 nm band pass (#501817)
European, International Sales:
sales.opto@first-sensor.com
sales.us@first-sensor.com
F +1 818 889 7053
T +1 818 706 3400
CA 91362 USA
Westlake Village
5700 Corsa Avenue #105
First Sensor Inc.
USA:
First Sensor AG
Peter-Behrens-Strasse 15
12459 Berlin
Germany
T +49 30 6399 2399
F +49 30 639923-752
0
20
40
60
80
100
400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 100010501100
Wavelength (nm)
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Reverse bias (V)
1
10
100
1.000
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Reverse bias [V]
1,0E-11
1,0E-10
1,0E-09
1,0E-08
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Reverse bias [V]
0
20
40
60
80
100
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Wavelength (nm)


Số phần tương tự - AD230-9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sensortechnics GmbH
AD230-9-400M-TO5 SENSORTECHNICS-AD230-9-400M-TO5 Datasheet
592Kb / 3P
   0.230 mm active area
AD230-9TO SENSORTECHNICS-AD230-9TO Datasheet
438Kb / 4P
   APD with 0.04 mm짼 active area
More results

Mô tả tương tự - AD230-9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sensortechnics GmbH
AD230-12 SENSORTECHNICS-AD230-12 Datasheet
736Kb / 4P
   APD with 0.04 mm짼 active area
AD230-8TO SENSORTECHNICS-AD230-8TO Datasheet
271Kb / 3P
   APD with 0.04 mm짼 active area
AD230-8SMD SENSORTECHNICS-AD230-8SMD Datasheet
459Kb / 4P
   APD with 0.04 mm짼 active area
AD230-9TO SENSORTECHNICS-AD230-9TO Datasheet
438Kb / 4P
   APD with 0.04 mm짼 active area
AD100-8 SENSORTECHNICS-AD100-8 Datasheet
734Kb / 4P
   APD with 0.008 mm짼 active area
AD500-9.5SMD SENSORTECHNICS-AD500-9.5SMD Datasheet
441Kb / 4P
   APD with 0.2 mm짼 active area
AD500-9SMD SENSORTECHNICS-AD500-9SMD Datasheet
385Kb / 4P
   APD with 0.2 mm짼 active area
AD500-12TO SENSORTECHNICS-AD500-12TO Datasheet
157Kb / 2P
   APD with 0.2 mm짼 active area
AD1100-9TO SENSORTECHNICS-AD1100-9TO Datasheet
247Kb / 2P
   APD with 1.0 mm짼 active area
AD800-9TO SENSORTECHNICS-AD800-9TO Datasheet
202Kb / 2P
   APD with 0.5 mm짼 active area
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com