công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14468P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14468P
Giải thích chi tiết về linh kiện  LONIZATION SMOKE DETECTOR IC WITH INTERCONNECT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14468P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC14468P Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC14468P Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14468P Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14468P Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14468P Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14468P Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14468P Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14468P Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
MC14468
3
Motorola Sensor Device Data
TIMING PARAMETERS (C = 0.1
µF, Rbias = 8.2 MΩ, VDD = 9.0 V, TA = 25°C, See Figure 6)
Characteristics
Symbol
Min
Typ#
Max
Units
Oscillator Period
No Smoke
Smoke
tCI
1.34
32
1.67
40
2.0
48
s
ms
Oscillator Rise Time
tr
8.0
10
12
ms
Horn Output
On Time
(During Smoke)
Off Time
PWon
PWoff
120
60
160
80
208
104
ms
ms
LED Output
Between Pulses
On Time
tLED
PWon
32
8.0
40
10
48
12
s
ms
Horn Output
On Time
(During Low Battery)
Between Pulses
ton
toff
8.0
32
10
40
12
48
ms
s
# Data labelled “Typ’’ is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance.
Figure 1. Block Diagram
+
VDD
LOW BATTERY
COMPARATOR
POWER–ON
RESET
+
VDD
45 K
3
280 K
7
12
13
325 K
+
15
DETECT INPUT
14
LO–Z
16
HI–Z
VDD
VDD
8
11
10
5
LOW V SET
1
DETECT
COMPARATOR OUT
ALARM
LOGIC
DETECT
COMPARATOR
I/O
2
OSC
AND
TIMING
SILVER
BRASS
GUARD
AMP
STROBE OUT
4
LED
FEEDBACK
TO OTHER UNITS
VDD = PIN 6
VSS = PIN 9
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC14468P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC14468P FREESCALE-MC14468P Datasheet
182Kb / 9P
   Low-Power CMOS Ionization Smoke Detector IC with Interconnect
More results

Mô tả tương tự - MC14468P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145018 MOTOROLA-MC145018 Datasheet
263Kb / 8P
   LONIZATION SMOKE DETECTOR IC WITH INTERCONNECT AND TEMPORAL HORN DRIVER
logo
Allegro MicroSystems
5350 ALLEGRO-5350 Datasheet
75Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
5355 ALLEGRO-5355 Datasheet
75Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
5364 ALLEGRO-5364 Datasheet
156Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
5354 ALLEGRO-5354 Datasheet
77Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
logo
List of Unclassifed Man...
M75018 ETC2-M75018 Datasheet
192Kb / 6P
   IONIZATION SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
logo
MOSDESIGN SEMICONDUCTOR...
M75110 MOSDESIGN-M75110 Datasheet
166Kb / 8P
   PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
2010-07-14
logo
List of Unclassifed Man...
M75010 ETC1-M75010 Datasheet
168Kb / 10P
   PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
logo
MOSDESIGN SEMICONDUCTOR...
M75310 MOSDESIGN-M75310 Datasheet
124Kb / 8P
   PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
2012-03-28
M75118 MOSDESIGN-M75118 Datasheet
197Kb / 6P
   IONIZATION SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
2007-07-27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com