công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14468 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14468
Giải thích chi tiết về linh kiện  LONIZATION SMOKE DETECTOR IC WITH INTERCONNECT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14468 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

  MC14468 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC14468
6
Motorola Sensor Device Data
Figure 6. Timing Diagram
Hysteresis (Internal)
(Pin 13 ) (Pin 14)
Detect Out
(Pin 1)
Low Battery
(Internal)
Sample (Internal)
Smoke
Horn
(Pin 10 and 11)
LED
(Pin 5)
Oscillator
(Pin 12)
Standby
Smoke/No Low Battery
Smoke/Low Battery
No Smoke/
No Low Battery
No Smoke/Low Battery
40 ms
10 ms
1.67 s
24 Clock Cycles (0.96 s)
24 Clock Cycles
(40S)
24 Clock Cycles
6 Clock
Suppressed Chirp
Battery Test
(Note 3)
(Note 3)
(Note 1)
Cycles (10.0 s)
Strobe Out
(Pin 14)
I/O (Pin 2)
Output (Local)
I/O (Pin 2)
Input (Remote)
LED
Note: Horn Modulation Not Self–Completing
Low = Disable
High = Enable
(Suppressed LED for Remote Only)
NOTES:
1. Horn modulation is self–completing. When going from smoke to no smoke, the alarm condition will terminate only when horn is off.
2. Comparators are strobed on once per clock cycle (1.67 s for no smoke, 40 ms for smoke).
3. Low battery comparator information is latched only during LED pulse.
4.
X 100 mV p–p swing.
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC14468

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC14468 FREESCALE-MC14468 Datasheet
182Kb / 9P
   Low-Power CMOS Ionization Smoke Detector IC with Interconnect
MC14468ED FREESCALE-MC14468ED Datasheet
182Kb / 9P
   Low-Power CMOS Ionization Smoke Detector IC with Interconnect
MC14468P FREESCALE-MC14468P Datasheet
182Kb / 9P
   Low-Power CMOS Ionization Smoke Detector IC with Interconnect
More results

Mô tả tương tự - MC14468

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145018 MOTOROLA-MC145018 Datasheet
263Kb / 8P
   LONIZATION SMOKE DETECTOR IC WITH INTERCONNECT AND TEMPORAL HORN DRIVER
logo
Allegro MicroSystems
5350 ALLEGRO-5350 Datasheet
75Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
5355 ALLEGRO-5355 Datasheet
75Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
5364 ALLEGRO-5364 Datasheet
156Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
5354 ALLEGRO-5354 Datasheet
77Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
logo
List of Unclassifed Man...
M75018 ETC2-M75018 Datasheet
192Kb / 6P
   IONIZATION SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
logo
MOSDESIGN SEMICONDUCTOR...
M75110 MOSDESIGN-M75110 Datasheet
166Kb / 8P
   PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
2010-07-14
logo
List of Unclassifed Man...
M75010 ETC1-M75010 Datasheet
168Kb / 10P
   PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
logo
MOSDESIGN SEMICONDUCTOR...
M75310 MOSDESIGN-M75310 Datasheet
124Kb / 8P
   PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
2012-03-28
M75118 MOSDESIGN-M75118 Datasheet
197Kb / 6P
   IONIZATION SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
2007-07-27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com