công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14468 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14468
Giải thích chi tiết về linh kiện  LONIZATION SMOKE DETECTOR IC WITH INTERCONNECT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14468 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC14468 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14468 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
MC14468
4
Motorola Sensor Device Data
Figure 2. Typical LED Output
I–V Characteristic
Figure 3. Typical Comparator Output
I–V Characteristic
Figure 4. Typical P Horn Driver Output
I–V Characteristic
0
1
234
5
6
7
8
9
10
0.1
1.0
10.0
100.0
TA = 25°C
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (Vdc)
VDD = 7.2 Vdc
VDD = 9.0 Vdc
0
1
2
3
4
5
678
9
10
1.0
10.0
100.0
1000.0
TA = 25°C
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (Vdc)
P–CH SOURCE CURRENT
VDD = 7.2 Vdc
VDD = 9.0 Vdc
0
1
2
3
4
5
678
9
10
1.0
10.0
100.0
1000.0
TA = 25°C
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (Vdc)
N–CH SINK CURRENT
VDD = 7.2 Vdc
VDD = 9.0 Vdc
012
3
4
5
6
7
8
9
10
0.01
0.1
1.0
10.0
TA = 25°C
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (Vdc)
P–CH SOURCE
AND N–CH
SINK CURRENT
VDD = 9.0 Vdc or 7.2 Vdc
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC14468

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC14468 FREESCALE-MC14468 Datasheet
182Kb / 9P
   Low-Power CMOS Ionization Smoke Detector IC with Interconnect
MC14468ED FREESCALE-MC14468ED Datasheet
182Kb / 9P
   Low-Power CMOS Ionization Smoke Detector IC with Interconnect
MC14468P FREESCALE-MC14468P Datasheet
182Kb / 9P
   Low-Power CMOS Ionization Smoke Detector IC with Interconnect
More results

Mô tả tương tự - MC14468

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145018 MOTOROLA-MC145018 Datasheet
263Kb / 8P
   LONIZATION SMOKE DETECTOR IC WITH INTERCONNECT AND TEMPORAL HORN DRIVER
logo
Allegro MicroSystems
5350 ALLEGRO-5350 Datasheet
75Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
5355 ALLEGRO-5355 Datasheet
75Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
5364 ALLEGRO-5364 Datasheet
156Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
5354 ALLEGRO-5354 Datasheet
77Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
logo
List of Unclassifed Man...
M75018 ETC2-M75018 Datasheet
192Kb / 6P
   IONIZATION SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
logo
MOSDESIGN SEMICONDUCTOR...
M75110 MOSDESIGN-M75110 Datasheet
166Kb / 8P
   PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
2010-07-14
logo
List of Unclassifed Man...
M75010 ETC1-M75010 Datasheet
168Kb / 10P
   PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
logo
MOSDESIGN SEMICONDUCTOR...
M75310 MOSDESIGN-M75310 Datasheet
124Kb / 8P
   PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
2012-03-28
M75118 MOSDESIGN-M75118 Datasheet
197Kb / 6P
   IONIZATION SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
2007-07-27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com