công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FC0308RS02BE bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - C&K Components

tên linh kiện FC0308RS02BE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature ROTA-SLIDE Rotary Switches
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

FC0308RS02BE bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - C&K Components

  FC0308RS02BE Datasheet HTML 1Page - C&K Components FC0308RS02BE Datasheet HTML 2Page - C&K Components FC0308RS02BE Datasheet HTML 3Page - C&K Components FC0308RS02BE Datasheet HTML 4Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
K
K–24
Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
Third Angle
Projection
F Series
Miniature ROTA-SLIDE® Rotary Switches
CONTACT MATERIAL
SEAL
E
EPOXY SEAL
NONE
NO SEAL
Not available on FCXX models.
* Note: See Technical Data section of this catalog for RoHS compliant and compatible definition and specifications.
1 CONTACTS & TERMINALS: Copper, with gold plate over nickel plate.
2 CONTACTS & TERMINALS: Copper, silver plated (standard with all termination options).
All models
with all options when ordered with ‘Q’ contact material.
NOTE: Any models supplied with Q or B contact material are RoHS compliant.
CONTACT AND
OPTION
CODE
TERMINAL MATERIAL
RATING
Q
4 AMPS @ 125 V AC or 28 V DC; 2 AMPS @ 250 V AC (UL/CSA).
LOW LEVEL/DRY CIRCUIT
B
SILVER
2
POWER
0.4 VA MAX. @ 20 V AC or DC MAX.
GOLD
1


Số phần tương tự - FC0308RS02BE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ITT Industries
FC0308RS02BE ITT-FC0308RS02BE Datasheet
231Kb / 4P
   Miniature ROTA-SLIDE Rotary Switches
More results

Mô tả tương tự - FC0308RS02BE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ITT Industries
FA0515RN02Q ITT-FA0515RN02Q Datasheet
231Kb / 4P
   Miniature ROTA-SLIDE Rotary Switches
R10007RR03Q ITT-R10007RR03Q Datasheet
229Kb / 3P
   ROTA-SLIDE Rotary Switches
logo
C&K Components
R20407RR02Q CK-COMPONENTS-R20407RR02Q Datasheet
289Kb / 3P
   ROTA-SLIDE Rotary Switches
logo
ITT Industries
H20307RR05Q ITT-H20307RR05Q Datasheet
190Kb / 3P
   Power ROTA-SLIDE Rotary Switches
logo
C&K Components
R CK-COMPONENTS-R Datasheet
305Kb / 3P
   ROTA-SLIDE® Rotary Switches
R10007RR03Q CK-COMPONENTS-R10007RR03Q_13 Datasheet
527Kb / 3P
   R Series ROTA-SLIDE Rotary Switches
FA0515RN02QE CK-COMPONENTS-FA0515RN02QE Datasheet
199Kb / 4P
   Miniature ROTA-SLIDE짰 Rotary Switches
R10007RR03QE CK-COMPONENTS-R10007RR03QE Datasheet
185Kb / 3P
   ROTA-SLIDE짰 Rotary Switches
H20307RR05Q CK-COMPONENTS-H20307RR05Q Datasheet
164Kb / 3P
   Power ROTA-SLIDE짰 Rotary Switches
L202011MS02QE2 CK-COMPONENTS-L202011MS02QE2 Datasheet
322Kb / 6P
   Miniature Slide Switches
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com