công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14538BFG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14538BFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Precision Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14538BFG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC14538BFG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14538BFG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14538BFG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14538BFG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14538BFG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14538BFG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14538BFG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14538BFG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC14538BFG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
MC14538B
http://onsemi.com
4
SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 6) (CL = 50 pF, TA = 25_C)
Characteristic
Symbol
VDD
Vdc
All Types
Unit
Min
Typ
(Note 7)
Max
Output Rise Time
tTLH = (1.35 ns/pF) CL + 33 ns
tTLH = (0.60 ns/pF) CL + 20 ns
tTLH = (0.40 ns/pF) CL + 20 ns
tTLH
5.0
10
15
100
50
40
200
100
80
ns
Output Fall Time
tTHL = (1.35 ns/pF) CL + 33 ns
tTHL = (0.60 ns/pF) CL + 20 ns
tTHL = (0.40 ns/pF) CL + 20 ns
tTHL
5.0
10
15
100
50
40
200
100
80
ns
Propagation Delay Time
A or B to Q or Q
tPLH, tPHL = (0.90 ns/pF) CL + 255 ns
tPLH, tPHL = (0.36 ns/pF) CL + 132 ns
tPLH, tPHL = (0.26 ns/pF) CL + 87 ns
tPLH,
tPHL
5.0
10
15
300
150
100
600
300
220
ns
Reset to Q or Q
tPLH, tPHL = (0.90 ns/pF) CL + 205 ns
tPLH, tPHL = (0.36 ns/pF) CL + 107 ns
tPLH, tPHL = (0.26 ns/pF) CL + 82 ns
5.0
10
15
250
125
95
500
250
190
ns
Input Rise and Fall Times
Reset
tr, tf
5
10
15
15
5
4
ms
B Input
5
10
15
300
1.2
0.4
1.0
0.1
0.05
ms
A Input
5
10
15
No Limit
Input Pulse Width
A, B, or Reset
tWH,
tWL
5.0
10
15
170
90
80
85
45
40
ns
Retrigger Time
trr
5.0
10
15
0
0
0
ns
Output Pulse Width — Q or Q
Refer to Figures 8 and 9
CX = 0.002 mF, RX = 100 kW
T
5.0
10
15
198
200
202
210
212
214
230
232
234
ms
CX = 0.1 mF, RX = 100 kW
5.0
10
15
9.3
9.4
9.5
9.86
10
10.14
10.5
10.6
10.7
ms
CX = 10 mF, RX = 100 kW
5.0
10
15
0.91
0.92
0.93
0.965
0.98
0.99
1.03
1.04
1.06
s
Pulse Width Match between circuits in
the same package.
CX = 0.1 mF, RX = 100 kW
100
[(T1 – T2)/T1]
5.0
10
15
±1.0
±1.0
±1.0
±5.0
±5.0
±5.0
%
6. The formulas given are for the typical characteristics only at 25
_C.
7. Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance.


Số phần tương tự - MC14538BFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14538BFG ONSEMI-MC14538BFG Datasheet
151Kb / 12P
   Dual Precision Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator
August, 2005 ??Rev. 7
MC14538BFG ONSEMI-MC14538BFG Datasheet
198Kb / 14P
   Dual Precision Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator
May, 2013 ??Rev. 10
More results

Mô tả tương tự - MC14538BFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC4538BP TOSHIBA-TC4538BP Datasheet
252Kb / 6P
   DUAL PRECISION RETRIGGERABLE/RESETTABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
logo
ON Semiconductor
MC74HC4538A ONSEMI-MC74HC4538A Datasheet
291Kb / 16P
   Dual Precision Monostable Multivibrator(Retriggerable, Resettable)
April, 2001 ??Rev. 8
MC14538B ONSEMI-MC14538B_05 Datasheet
151Kb / 12P
   Dual Precision Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator
August, 2005 ??Rev. 7
logo
Toshiba Semiconductor
TC4538BP TOSHIBA-TC4538BP_07 Datasheet
361Kb / 9P
   Dual Precision Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator
logo
Hitachi Semiconductor
HD14538B HITACHI-HD14538B Datasheet
116Kb / 8P
   Dual Precision Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator
logo
ON Semiconductor
MC74HC4538A ONSEMI-MC74HC4538A_05 Datasheet
167Kb / 16P
   Dual Precision Monostable Multivibrator (Retriggerable,Resettable)
June, 2005 ??Rev. 9
logo
Motorola, Inc
MC54HC4538A MOTOROLA-MC54HC4538A Datasheet
371Kb / 13P
   Dual precision Monostable Multivibrator (Retriggerable, Resettable)
MC14538B MOTOROLA-MC14538B Datasheet
275Kb / 10P
   DUAL PRECISION RETRIGGERABLE / RESETTABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
logo
ON Semiconductor
MC14538BDWG ONSEMI-MC14538BDWG Datasheet
198Kb / 14P
   Dual Precision Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator
May, 2013 ??Rev. 10
logo
National Semiconductor ...
96L02 NSC-96L02 Datasheet
144Kb / 6P
   Dual Retriggerable Resettable Monostable Multivibrator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com