công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC125DR2G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC125DR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Bus Buffer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC125DR2G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC125DR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC125DR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC125DR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC125DR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC125DR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC125DR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC125DR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74VHC125DR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC74VHC125
http://onsemi.com
6
MARKING DIAGRAMS
(Top View)
14−LEAD SOIC
D SUFFIX
CASE 751A
14−LEAD TSSOP
DT SUFFIX
CASE 948G
13
14
12
11
10
9
8
2
1
345
67
13
14
12 11 10
9
8
2
1
34567
14−LEAD SOIC EIAJ
M SUFFIX
CASE 965
13
14
12
11
10
9
8
2
1
345
67
VHC125
VHC
AWLYWW*
125
ALYW*
*See Applications Note AND8004/D for date code and traceability information.
VHC125
AWLYWW*


Số phần tương tự - MC74VHC125DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC125DR2G ONSEMI-MC74VHC125DR2G Datasheet
139Kb / 9P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 6
MC74VHC125DR2G ONSEMI-MC74VHC125DR2G Datasheet
94Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
October, 2017 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC125DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F Datasheet
243Kb / 7P
   QUAD BUS BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74VHC125 ONSEMI-MC74VHC125 Datasheet
164Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 2
MC74VHC126 ONSEMI-MC74VHC126 Datasheet
163Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 1
MC74VHCT126A ONSEMI-MC74VHCT126A_16 Datasheet
98Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
October, 2016 ??Rev. 11
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_14 Datasheet
110Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
August, 2014 ??Rev. 4
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_07 Datasheet
259Kb / 11P
   Quad Bus Buffer
TC74HC125AP TOSHIBA-TC74HC125AP_07 Datasheet
279Kb / 9P
   Quad Bus Buffer
TC74VHCT125AF TOSHIBA-TC74VHCT125AF_07 Datasheet
254Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_12 Datasheet
227Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
logo
ON Semiconductor
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_11 Datasheet
137Kb / 7P
   Quad Bus Buffer
May, 2011 ??Rev. 3
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX125F TOSHIBA-TC74LVX125F Datasheet
250Kb / 8P
   QUAD BUS BUFFER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com