công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC125 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC125
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Bus Buffer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC125 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC125 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC125 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC125 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC125 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC125 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC125 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC125 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74VHC125 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
MC74VHC125
http://onsemi.com
3
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
VCC
TA = 25°C
TA ≤ 85°C
TA ≤ 125°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
(V)
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
Unit
VIH
Minimum High−Level
Input Voltage
2.0
3.0
4.5
5.5
1.5
2.1
3.15
3.85
1.5
2.1
3.15
3.85
1.5
2.1
3.15
3.85
V
VIL
Maximum Low−Level
Input Voltage
2.0
3.0
4.5
5.5
0.5
0.9
1.35
1.65
0.5
0.9
1.35
1.65
0.5
0.9
1.35
1.65
V
VOH
Minimum High−Level
Output Voltage
VIN = VIH or VIL
VIN = VIH or VIL
IOH = −50 mA
2.0
3.0
4.5
1.9
2.9
4.4
2.0
3.0
4.5
1.9
2.9
4.4
1.9
2.9
4.4
V
VIN = VIH or VIL
IOH = −4 mA
IOH = −8 mA
3.0
4.5
2.58
3.94
2.48
3.80
2.34
3.66
V
VOL
Maximum Low−Level
Output Voltage
VIN = VIH or VIL
VIN = VIH or VIL
IOL = 50 mA
2.0
3.0
4.5
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
V
VIN = VIH or VIL
IOL = 4 mA
IOL = 8 mA
3.0
4.5
0.36
0.36
0.44
0.44
0.52
0.52
V
IOZ
Maximum 3−State
Leakage Current
VIN = VIH or VIL
VOUT = VCC or GND
5.5
$0.2
5
$2.5
$2.5
mA
IIN
Maximum Input
Leakage Current
VIN = 5.5V or GND
0 to
5.5
$0.1
$1.0
$1.0
mA
ICC
Maximum Quiescent
Supply Current
VIN = VCC or GND
5.5
4.0
40
40
mA
Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions.


Số phần tương tự - MC74VHC125

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC125 ONSEMI-MC74VHC125 Datasheet
164Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 2
MC74VHC125 ONSEMI-MC74VHC125 Datasheet
94Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
October, 2017 ??Rev. 8
MC74VHC125D ONSEMI-MC74VHC125D Datasheet
164Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 2
MC74VHC125DG ONSEMI-MC74VHC125DG Datasheet
139Kb / 9P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 6
MC74VHC125DG ONSEMI-MC74VHC125DG Datasheet
94Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
October, 2017 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC125

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F Datasheet
243Kb / 7P
   QUAD BUS BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74VHC125 ONSEMI-MC74VHC125 Datasheet
164Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 2
MC74VHC126 ONSEMI-MC74VHC126 Datasheet
163Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 1
MC74VHCT126A ONSEMI-MC74VHCT126A_16 Datasheet
98Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
October, 2016 ??Rev. 11
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_14 Datasheet
110Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
August, 2014 ??Rev. 4
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_07 Datasheet
259Kb / 11P
   Quad Bus Buffer
TC74HC125AP TOSHIBA-TC74HC125AP_07 Datasheet
279Kb / 9P
   Quad Bus Buffer
TC74VHCT125AF TOSHIBA-TC74VHCT125AF_07 Datasheet
254Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_12 Datasheet
227Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
logo
ON Semiconductor
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_11 Datasheet
137Kb / 7P
   Quad Bus Buffer
May, 2011 ??Rev. 3
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX125F TOSHIBA-TC74LVX125F Datasheet
250Kb / 8P
   QUAD BUS BUFFER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com