công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCX541 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LCX541
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LCX541 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC74LCX541 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LCX541 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LCX541 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LCX541 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LCX541 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LCX541 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LCX541 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LCX541 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MC74LCX541
http://onsemi.com
5
WAVEFORM 1 - PROPAGATION DELAYS
tR = tF = 2.5 ns, 10% to 90%; f = 1 MHz; tW = 500 ns
2.7 V
0 V
VOH
VOL
Dn
On
tPHL
tPLH
WAVEFORM 2 - OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES
tR = tF = 2.5 ns, 10% to 90%; f = 1 MHz; tW = 500 ns
2.7 V
0 V
≈ 0 V
OEn
On
tPZH
≈ 3.0 V
tPHZ
tPZL
tPLZ
On
1.5 V
1.5 V
1.5 V
1.5 V
1.5 V
1.5 V
Figure 3. AC Waveforms
1.5 V
VCC
VOH - 0.3 V
VOL + 0.3 V
GND
OPEN
PULSE
GENERATOR
RT
DUT
VCC
RL
R1
CL
6 V
GND
Test
Switch
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6 V
Open Collector/Drain tPLH and tPHL
6 V
tPZH, tPHZ
GND
CL = 50 pF or equivalent (Includes jig and probe capacitance)
RL = R1 = 500 W or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50 W)
Figure 4. Test Circuit


Số phần tương tự - MC74LCX541

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LCX541 MOTOROLA-MC74LCX541 Datasheet
154Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX541 ONSEMI-MC74LCX541 Datasheet
154Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL BUFFER
1996 REV 1
MC74LCX541 ONSEMI-MC74LCX541 Datasheet
87Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout With 5 V?뭈olerant Inputs and Outputs (3?뭆tate, Non?묲nverting)
January, 2005 ??Rev. 5
MC74LCX541DR2G ONSEMI-MC74LCX541DR2G Datasheet
87Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout With 5 V?뭈olerant Inputs and Outputs (3?뭆tate, Non?묲nverting)
January, 2005 ??Rev. 5
logo
Motorola, Inc
MC74LCX541DT MOTOROLA-MC74LCX541DT Datasheet
154Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL BUFFER
More results

Mô tả tương tự - MC74LCX541

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74LVC540A ONSEMI-74LVC540A Datasheet
106Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
June, 2015 ??Rev. P0
74LVC541A ONSEMI-74LVC541A_15 Datasheet
104Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
December, 2015 ??Rev. 0
74LVC573A ONSEMI-74LVC573A Datasheet
99Kb / 10P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
September, 2015 ??Rev. 1
74LVC574A ONSEMI-74LVC574A Datasheet
101Kb / 10P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
September, 2015 ??Rev. 1
MC74LCX540 ONSEMI-MC74LCX540_12 Datasheet
132Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
July, 2012 ??Rev. 7
74LVC540A ONSEMI-74LVC540A_15 Datasheet
105Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
December, 2015 ??Rev. 0
74LVC541A ONSEMI-74LVC541A Datasheet
106Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
April, 2015 ??Rev. P0
MC74LCX541 ONSEMI-MC74LCX541_12 Datasheet
128Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
July, 2012 ??Rev. 7
MC74LCX540 ONSEMI-MC74LCX540_V01 Datasheet
247Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Buffer Flow Through Pinout
October, 2012 ??Rev. 8
MC74LCX573 ONSEMI-MC74LCX573_13 Datasheet
140Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch Flow Through Pinout
January, 2013 ??Rev. 12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com