công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HC05ADTR2G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HC05ADTR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Inverter with Open Drain Outputs
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HC05ADTR2G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC74HC05ADTR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HC05ADTR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HC05ADTR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HC05ADTR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HC05ADTR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HC05ADTR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MC74HC05A
http://onsemi.com
3
DC CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to GND)
VCC
V
Guaranteed Limit
Symbol
Parameter
Condition
−55 to 25°C
≤85°C
≤125°C
Unit
VIH
Minimum High−Level Input Voltage
Vout = 0.1V or VCC −0.1V
|Iout| ≤ 20mA
2.0
4.5
6.0
1.50
3.15
4.20
1.50
3.15
4.20
1.50
3.15
4.20
V
VIL
Maximum Low−Level Input Voltage
Vout = 0.1V or VCC − 0.1V
|Iout| ≤ 20mA
2.0
4.5
6.0
0.50
1.35
1.80
0.50
1.35
1.80
0.50
1.35
1.80
V
VOL
Maximum Low−Level Output
Voltage
Vout = 0.1V or VCC − 0.1V
|Iout| ≤ 20mA
2.0
4.5
6.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
V
Vin = VIH or VIL
|Iout| ≤ 4.0mA
|Iout| ≤ 5.2mA
4.5
6.0
0.26
0.26
0.33
0.33
0.40
0.40
Iin
Maximum Input Leakage Current
Vin = VCC or GND
6.0
±0.1
±1.0
±1.0
mA
ICC
Maximum Quiescent Supply
Current (per Package)
Vin = VCC or GND
Iout = 0mA
6.0
1.0
10
40
mA
IOZ
Maximum Three−State Leakage
Current
Output in High−Impedance State
Vin = VIL or VIH
Vout = VCC or GND
6.0
±0.5
±5.0
±10
mA
AC CHARACTERISTICS (CL = 50pF, Input tr = tf = 6ns)
VCC
V
Guaranteed Limit
Symbol
Parameter
−55 to 25°C
≤85°C
≤125°C
Unit
tPLZ,
tPZL
Maximum Propagation Delay, Input A or B to Output Y
(Figures 1 and 2)
2.0
4.5
6.0
90
18
15
115
23
20
135
27
23
ns
tTHL
Maximum Output Transition Time, Any Output
(Figures 1 and 2)
2.0
4.5
6.0
75
15
13
95
19
16
110
22
19
ns
Cin
Maximum Input Capacitance
10
10
10
pF
Cout
Maximum Three−State Output Capacitance
(Output in High−Impedance State)
10
10
10
pF
CPD
Power Dissipation Capacitance (Per Buffer)*
Typical @ 25°C, VCC = 5.0 V, VEE = 0 V
pF
4.0
* Used to determine the no−load dynamic power consumption: PD = CPD VCC2f + ICC VCC.


Số phần tương tự - MC74HC05ADTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HC05ADTR2G ONSEMI-MC74HC05ADTR2G Datasheet
157Kb / 7P
   Hex Inverter with Open Drain Outputs
November, 2009 ??Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - MC74HC05ADTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HC05A ONSEMI-MC74HC05A Datasheet
157Kb / 7P
   Hex Inverter with Open Drain Outputs
November, 2009 ??Rev. 0
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC06A-Q100 NEXPERIA-74LVC06A-Q100 Datasheet
223Kb / 12P
   Hex inverter with open-drain outputs
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HC05A KODENSHI-KK74HC05A Datasheet
286Kb / 6P
   Hex Inverter with Open-Drain Outputs
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC05 SLS-SL74HC05 Datasheet
35Kb / 5P
   Hex Inverter with Open-Drain Outputs
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC05-Q100 NEXPERIA-74HC05-Q100 Datasheet
858Kb / 15P
   Hex inverter with open-drain outputs
logo
National Semiconductor ...
54AC05 NSC-54AC05 Datasheet
113Kb / 6P
   Hex Inverter with Open Drain Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
74AC05 FAIRCHILD-74AC05 Datasheet
33Kb / 4P
   Hex Inverter with Open Drain Outputs
logo
NXP Semiconductors
74HC05 NXP-74HC05 Datasheet
90Kb / 13P
   Hex inverter with open-drain outputs
Rev. 02-18 June 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC06A NEXPERIA-74LVC06A Datasheet
234Kb / 12P
   Hex inverter with open-drain outputs
Rev. 7 - 4 August 2020
logo
NXP Semiconductors
74LVC06A PHILIPS-74LVC06A Datasheet
71Kb / 16P
   Hex inverter with open-drain outputs
2000 Mar 07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com