công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB120 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện SB120
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DYELEC [DIYI Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.dyelec.com/
Logo DYELEC - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

SB120 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

  SB120 Datasheet HTML 1Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. SB120 Datasheet HTML 2Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
version:01
2of2
200-250V
80-100V
Fig.3-MAXIMUM NON-REPETITIVE
5
20
0
0.1
10
1.0
Fig.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
INSTANTANEOUS FORWARD (V)
Fig.2-TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
T=25 C
Pulse Width=300us
1% Duty Cycle
A
O
.2 .4 .6 .7 .9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
50-60V
20-40V
1000
10
0.1
1.0
10
100
1
10
100
30
25
20
15
10
5
0
100
Fig.4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
REVERSE VOLTAGE, (V)
T=25 C
J
O
SB120 THRU SB12 0
5
5
5
150V
0
20
40
60
100
125
150
175
1.0
.50
0
.25
.75
SINGLE PHASE
HALF WAVE 60Hz
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
.375" 9.5mm LEAD LENGTHS
www.dyelec.com
AMBIENT TEMPERATURE (
)
C
°


Số phần tương tự - SB120

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SB120 PANJIT-SB120 Datasheet
45Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE 50 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SB120 SAMYANG-SB120 Datasheet
1Mb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SB120 PANJIT-SB120 Datasheet
56Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
SB120 VISHAY-SB120 Datasheet
109Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier
04-Jun-03
logo
Rugao Dachang Electroni...
SB120 DACHANG-SB120 Datasheet
116Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SB120

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SDBS12 TSC-SDBS12 Datasheet
101Kb / 2P
   1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
SR102 TSC-SR102_10 Datasheet
527Kb / 2P
   1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
logo
List of Unclassifed Man...
SR160S ETC1-SR160S Datasheet
53Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5817 TSC-1N5817_1 Datasheet
61Kb / 2P
   1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
logo
DIYI Electronic Technol...
1S2 DYELEC-1S2 Datasheet
792Kb / 2P
   1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
SR1100-1A-DO-41 DGNJDZ-SR1100-1A-DO-41 Datasheet
318Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
DIYI Electronic Technol...
SB120U DYELEC-SB120U Datasheet
710Kb / 2P
   1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
1N5817-1A-DO-41 DGNJDZ-1N5817-1A-DO-41 Datasheet
206Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR220-2A-DO-41 DGNJDZ-SR220-2A-DO-41 Datasheet
212Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR250-2A-DO-41 DGNJDZ-SR250-2A-DO-41 Datasheet
212Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR1150.1A-DO-41 DGNJDZ-SR1150.1A-DO-41 Datasheet
318Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com