công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA01H0SB1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - C&K Components

tên linh kiện TDA01H0SB1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-miniature Surface Mount Half-pitch DIP Switches
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

TDA01H0SB1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - C&K Components

  TDA01H0SB1 Datasheet HTML 1Page - C&K Components TDA01H0SB1 Datasheet HTML 2Page - C&K Components TDA01H0SB1 Datasheet HTML 3Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
ROHS
NO.
QUANTITY
PART NUMBER
POS.
DIM. ‘A’
DIM. ‘B
PER TUBE
TDA01H0SB1
1
2,40
NA
NA
TDA02H0_B1
2
3,67
1,27
125
TDA04H0_B1
4
6,21
3,81
70
TDA06H0_B1
6
8,75
6,35
50
TDA08H0_B1
8
11,29
8,89
40
TDA10H0_B1
10
13,83
11,43
30
Schematic
SPST
H
H–7
Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
TDA Series
Ultra-miniature Surface Mount Half-pitch DIP Switches
TAPE SEAL
0,4
2,2
2,3
0,57
1,06
8,12
0,15
6,2
6,0
7
8
6
5
4
3
2
1
ON
TDA08
C&K
0,8
CHAMFER
1,2
1,27
DIM 'A'
0,45
0,76
1,27
7,62
6,35
8,89
TYP.
1,27
Tape & Reel Package
TDA08H0SB1
ROHS
NO.
QUANTITY
PART NUMBER
POS.
DIM. ‘W’
PER REEL
TDA01H0SB1R*
1
16,0
2500
TDA02H0_B1R
2
16,0
2000
TDA04H0_B1R
4
16,0
2000
TDA06H0_B1R
6
16,0
2000
TDA08H0_B1R
8
24,0
2000
TDA10H0_B1R
10
24,0
2000
3,0
MARKING LABEL
EMBOSSED
CARRIER
DIRECTION OF FEED
REF
2,0
DIM 'W'
SEE CHART
12,0
REEL
DIAMETER
330mm
DIRECTION OF FEED
Tube Package
500,0
REF
4,40
REF
2,10
MARKING LABEL
ON END OF TUBE
REF
11,20
REF
3,40
0 ~5
0,1
DIM ’A’
SEE CHART
1,27 TYP
6,35
TYP
6,97
3,77
1,27 TYP
0,76 TYP
6,2
2,35
DIM 'B'
SEE CHART
1,2
0,45 TYP
2,2
5,37
1 TYP
0,15 TYP
2X 0,8
CHAMFER
DATE CODE
PART NUMBER
TAPE SEAL
SEE DETAIL
TDA10H0JB1
* see next page for TDA01 tape & reel drawing


Số phần tương tự - TDA01H0SB1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TDA0161 STMICROELECTRONICS-TDA0161 Datasheet
125Kb / 6P
   PROXIMITY DETECTORS
TDA0161DP STMICROELECTRONICS-TDA0161DP Datasheet
125Kb / 6P
   PROXIMITY DETECTORS
TDA0161DP STMICROELECTRONICS-TDA0161DP Datasheet
559Kb / 12P
   Proximity Detectors
TDA0161FP STMICROELECTRONICS-TDA0161FP Datasheet
125Kb / 6P
   PROXIMITY DETECTORS
TDA0161FP STMICROELECTRONICS-TDA0161FP Datasheet
559Kb / 12P
   Proximity Detectors
More results

Mô tả tương tự - TDA01H0SB1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ITT Industries
TDA02H0SB1 ITT-TDA02H0SB1 Datasheet
126Kb / 1P
   Ultra-miniature Surface Mount Half-pitch DIP Switches
logo
List of Unclassifed Man...
TDA10H0SK1R ETC1-TDA10H0SK1R Datasheet
44Kb / 1P
   Ultra-miniature Surface Mount Half-pitch DIP Switches
logo
C&K Components
TDA CK-COMPONENTS-TDA_V01 Datasheet
242Kb / 3P
   Ultra-miniature Surface Mount Half-pitch DIP Switches
TDA CK-COMPONENTS-TDA Datasheet
142Kb / 2P
   Ultra-miniature Surface Mount Half-pitch DIP Switches
TDP CK-COMPONENTS-TDP_V01 Datasheet
326Kb / 3P
   Ultra-miniature Surface Mount Half-pitch Side-Actuated DIP Switches
logo
ITT Industries
TDP08H0SBD1 ITT-TDP08H0SBD1 Datasheet
188Kb / 2P
   Ultra-miniature Surface Mount Half-pitch Side-Actuated DIP Switches
logo
Grayhill, Inc
97C08ST GRAYHILL-97C08ST Datasheet
110Kb / 1P
   Half Pitch DIP Switches
logo
E-SWITCH
KAD E-SWITCH-KAD Datasheet
408Kb / 1P
   DIP SWITCHES - HALF PITCH
logo
Grayhill, Inc
97C06SR GRAYHILL-97C06SR Datasheet
47Kb / 1P
   Half Pitch DIP Switches
97C06SRTRT GRAYHILL-97C06SRTRT Datasheet
351Kb / 1P
   Surface Mount DIP Switches
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com