công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4933 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện 1N4933
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 AMP.Fast Recovery Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DYELEC [DIYI Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.dyelec.com/
Logo DYELEC - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

1N4933 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

  1N4933 Datasheet HTML 1Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. 1N4933 Datasheet HTML 2Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1N4933 THRU 1N4937
2of2
10
1
0.1
0.01
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
PULSE
WIDTH = 300 £gs
1% DUTY CYCLE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE
,
(V)
1.6
1.4
1.2
1.0
.8
.6
.4
.2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
MAXIMUM AVERAGE CURRENT RATING
SINGLE PHASE, HALF WAVE 60Hz
RESISTIVE OR INDUCTIVE
LOAD .375"(9.5mm) LEAD LENGTHS
,
100
10
1
1
4
10
100
T
J = 25
REVERSE VOLTAGE
,
(V)
30
24
18
12
6
1
2
4
6 8 10
20
60 80 100
40
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
AMBIENT TEMPERATURE. (
(℃))
FIG.2
– TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
FIG. 1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
4
FIG. 3
– MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT
FIG.
– TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
A
=25℃
T
version:01
www.dyelec.com


Số phần tương tự - 1N4933

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N4933 MOTOROLA-1N4933 Datasheet
44Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS 50-600 VOLTS 1.0 AMPERE
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1N4933 GXELECTRONICS-1N4933 Datasheet
325Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
DIOTEC Electronics Corp...
1N4933 DEC-1N4933 Datasheet
383Kb / 2P
   1 AMP FAST RECOVERY SILICON DIODES
logo
First Silicon Co., Ltd
1N4933 FS-1N4933 Datasheet
517Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Dc Components
1N4933 DCCOM-1N4933 Datasheet
427Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FAST RECOVERY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N4933

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DIYI Electronic Technol...
FR101 DYELEC-FR101 Datasheet
594Kb / 2P
   1.0 AMP.Fast Recovery Rectifiers
FR601 DYELEC-FR601 Datasheet
558Kb / 2P
   .0 AMP.Fast Recovery Rectifiers
FR301U DYELEC-FR301U Datasheet
499Kb / 2P
   3 .0 AMP.Fast Recovery Rectifiers
FR301 DYELEC-FR301 Datasheet
496Kb / 2P
   3 .0 AMP.Fast Recovery Rectifiers
logo
Bytes
BA157 BYTES-BA157 Datasheet
152Kb / 2P
   1.0 AMP FAST RECOVERY RECTIFIERS
FR101 BYTES-FR101 Datasheet
152Kb / 2P
   1.0 AMP FAST RECOVERY RECTIFIERS
RL101F BYTES-RL101F Datasheet
152Kb / 2P
   1.0 AMP FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
F1T1 TSC-F1T1_10 Datasheet
526Kb / 2P
   1.0 AMP. Fast Recovery Rectifiers
F1T1 TSC-F1T1_1 Datasheet
247Kb / 2P
   1.0 AMP. Fast Recovery Rectifiers
FR101 TSC-FR101_1 Datasheet
262Kb / 2P
   1.0 AMP. Fast Recovery Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com