công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC541DWR2G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74AC541DWR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74AC541DWR2G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74AC541DWR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74AC541DWR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74AC541DWR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74AC541DWR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74AC541DWR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74AC541DWR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74AC541DWR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74AC541DWR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74AC541DWR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
MC74AC540, MC74ACT540, MC74AC541, MC74ACT541
www.onsemi.com
6
DC CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
VCC
(V)
74ACT
74ACT
Unit
Conditions
TA = +25°C
TA = −40°C to +85°C
Typ
Guaranteed Limits
VIH
Minimum High Level
Input Voltage
4.5
1.5
2.0
2.0
V
VOUT = 0.1 V
5.5
1.5
2.0
2.0
or VCC − 0.1 V
VIL
Maximum Low Level
Input Voltage
4.5
1.5
0.8
0.8
V
VOUT = 0.1 V
5.5
1.5
0.8
0.8
or VCC − 0.1 V
VOH
Minimum High Level
Output Voltage
4.5
4.49
4.4
4.4
V
IOUT = −50 mA
5.5
5.49
5.4
5.4
*VIN = VIL or VIH
4.5
3.86
3.76
V
IOH
−24 mA
5.5
4.86
4.76
−24 mA
VOL
Maximum Low Level
Output Voltage
4.5
0.001
0.1
0.1
V
IOUT = 50 mA
5.5
0.001
0.1
0.1
*VIN = VIL or VIH
4.5
0.36
0.44
V
IOL
24 mA
5.5
0.36
0.44
24 mA
IIN
Maximum Input
Leakage Current
5.5
±0.1
±1.0
mA
VI = VCC, GND
DICCT
Additional Max. ICC/Input
5.5
0.6
1.5
mA
VI = VCC − 2.1 V
IOZ
Maximum
3-State
Current
VI (OE) = VIL, VIH
5.5
±0.5
±5.0
mA
VI = VCC, GND
VO = VCC, GND
IOLD
†Minimum Dynamic
Output Current
5.5
75
mA
VOLD = 1.65 V Max
IOHD
5.5
−75
mA
VOHD = 3.85 V Min
ICC
Maximum Quiescent
Supply Current
5.5
8.0
80
mA
VIN = VCC or GND
*All outputs loaded; thresholds on input associated with output under test.
†Maximum test duration 2.0 ms, one output loaded at a time.


Số phần tương tự - MC74AC541DWR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74AC541DWR2G ONSEMI-MC74AC541DWR2G Datasheet
131Kb / 12P
   Octal Buffer/Line Driver with 3?뭆tate Outputs
December, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC74AC541DWR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC244 FAIRCHILD-74VHC244 Datasheet
84Kb / 8P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
74AC244 FAIRCHILD-74AC244 Datasheet
111Kb / 10P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
logo
Motorola, Inc
SN54LS240 MOTOROLA-SN54LS240 Datasheet
191Kb / 6P
   OCTAL BUFFER/LINE DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
ON Semiconductor
MC74AC244 ONSEMI-MC74AC244_15 Datasheet
93Kb / 7P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
February, 2015 ??Rev. 8
MC74ACT241 ONSEMI-MC74ACT241_15 Datasheet
89Kb / 7P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
February, 2015 ??Rev. 6
logo
Fairchild Semiconductor
74AC540 FAIRCHILD-74AC540_05 Datasheet
97Kb / 7P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
logo
ON Semiconductor
MC74AC244 ONSEMI-MC74AC244 Datasheet
91Kb / 8P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
May, 2001 ??Rev. 5
74AC244 ONSEMI-74AC244 Datasheet
396Kb / 14P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
January 2008 Rev. 1.4.0
74VHC240 ONSEMI-74VHC240 Datasheet
263Kb / 11P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
April 2007 Rev. 1.3
logo
Fairchild Semiconductor
74ABT240 FAIRCHILD-74ABT240 Datasheet
105Kb / 8P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
74ABT244 FAIRCHILD-74ABT244 Datasheet
125Kb / 11P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com