công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FDC6333C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor |
|
FDC6333C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor |
3 / 8 page FDC6333C Rev C (W) Electrical Characteristics T A = 25°C unless otherwise noted Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Units Drain–Source Diode Characteristics and Maximum Ratings IS Maximum Continuous Drain–Source Diode Forward Current Q1 0.8 A Q2 –0.8 VSD Q1 VGS = 0 V, IS = 0.8 A (Note 2) 0.8 1.2 Drain–Source Diode Forward Voltage Q2 VGS = 0 V, IS = 0.8 A (Note 2) 0.8 –1.2 V Notes: 1. RθJA is the sum of the junction-to-case and case-to-ambient thermal resistance where the case thermal reference is defined as the solder mounting surface of the drain pins. RθJC is guaranteed by design while RθCA is determined by the user's board design. a) 130 °C/W when mounted on a 0.125 in 2 pad of 2 oz. copper. b) 140°/W when mounted on a .004 in 2 pad of 2 oz copper c) 180°/W when mounted on a minimum pad. Scale 1 : 1 on letter size paper 2. Pulse Test: Pulse Width < 300 µs, Duty Cycle < 2.0% |
Số phần tương tự - FDC6333C |
|
Mô tả tương tự - FDC6333C |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |