công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

QVS107CG1R5BCHT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

tên linh kiện QVS107CG1R5BCHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Frequency Medium-High Voltage Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Trang chủ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

QVS107CG1R5BCHT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  QVS107CG1R5BCHT Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc QVS107CG1R5BCHT Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Multi Layer Ceramic Capacitor -Electrical Characteristics Data-
16CUD02
RoHS compliance product
○QVS107CG1R5BCHT
250V 1608 CG/C0G 1.5pF +/- 0.1pF t=0.8mmMAX
250V 0603 CG/C0G 1.5pF +/- 0.1pF t=0.031inchMAX
部品特性は設置環境、測定条件等により変化する場合があります。本データをご使用される際は実際の製品特性に対する参考
データとしてご活用ください。また、本データは予告無く追加・削除及び変更を行う場合があります。ご注文の際は、納入仕様書の
ご確認をお願いします。
The data is reference only. Electrical characteristics vary depending on environment or measurement condition.
TAIYO YUDEN reserves the right to make change to the data at any time without notice.
Before making final selection, please check product specification.
0.1
1
10
100
1000
500
2500
4500
6500
8500
Frequency[MHz]
QVS107CG1R5BCHT
Ca pa cita nce Freq.
-10
-5
0
5
10
0
50
100
150
200
250
DC Bia s Volta ge[V]
QVS107CG1R5BCHT
DC Bia s Cha r.
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
500
2500
4500
6500
8500
Frequency[MHz]
QVS107CG1R5BCHT
Impeda nce,ESR Freq.
ESR
Z
-10
-5
0
5
10
-55 -35 -15
5
25
45
65
85 105 125
Tempera ture[degreeC]
QVS107CG1R5BCHT
Ca pa cita nce Temp.


Số phần tương tự - QVS107CG1R5BCHT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
QVS107CG1R5BC8T TAIYO-YUDEN-QVS107CG1R5BC8T Datasheet
398Kb / 3P
   High Frequency Medium-High Voltage MLCC for Telecommunications infrastructure and Industrial equipment / Medical devices
More results

Mô tả tương tự - QVS107CG1R5BCHT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
QVS107CG2R2CCHT TAIYO-YUDEN-QVS107CG2R2CCHT Datasheet
283Kb / 2P
   High Frequency Medium-High Voltage Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive
QVS212CG620JDHT TAIYO-YUDEN-QVS212CG620JDHT Datasheet
284Kb / 2P
   High Frequency Medium-High Voltage Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive
QVS107CG3R3BCHT TAIYO-YUDEN-QVS107CG3R3BCHT Datasheet
284Kb / 2P
   High Frequency Medium-High Voltage Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive
QVS107CG2R7CCHT TAIYO-YUDEN-QVS107CG2R7CCHT Datasheet
285Kb / 2P
   High Frequency Medium-High Voltage Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive
QVS107CG2R4BCHT TAIYO-YUDEN-QVS107CG2R4BCHT Datasheet
285Kb / 2P
   High Frequency Medium-High Voltage Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive
QVS107CG0R9CCHT TAIYO-YUDEN-QVS107CG0R9CCHT Datasheet
277Kb / 2P
   High Frequency Medium-High Voltage Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive / Industrial Applications
QVS212CG0R5CDHT TAIYO-YUDEN-QVS212CG0R5CDHT Datasheet
278Kb / 2P
   High Frequency Medium-High Voltage Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive / Industrial Applications
QVS107CG220JCHT TAIYO-YUDEN-QVS107CG220JCHT Datasheet
283Kb / 2P
   High Frequency Medium-High Voltage Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive / Industrial Applications
QVS107CG1R8BCHT TAIYO-YUDEN-QVS107CG1R8BCHT Datasheet
284Kb / 2P
   High Frequency Medium-High Voltage Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive / Industrial Applications
QVS107CG3R3CCHT TAIYO-YUDEN-QVS107CG3R3CCHT Datasheet
284Kb / 2P
   High Frequency Medium-High Voltage Multilayer Ceramic Capacitors for Automotive / Industrial Applications
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com