công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP73831T-5ADI/OT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP73831T-5ADI/OT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP73831T-5ADI/OT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microchip Technology

  MCP73831T-5ADI/OT Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology MCP73831T-5ADI/OT Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP73831T-5ADI/OT Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP73831T-5ADI/OT Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP73831T-5ADI/OT Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP73831T-5ADI/OT Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP73831T-5ADI/OT Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP73831T-5ADI/OT Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP73831T-5ADI/OT Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 28 page
background image
MCP73831/2
DS20001984G-page 2
 2005-2014 Microchip Technology Inc.
Functional Block Diagram
+
-
REFERENCE
GENERATOR
VREF(1.22V)
VBAT
VDD
STAT
PROG
VBAT
G=0.001
VSS
DIRECTION
CONTROL
477 k
255 k
UVLO
+
-
+
-
SHDN
DIRECTION
CONTROL
0.5 µA
PRECONDITION
6µA
6µA
+
-
TERMINATION
+
-
43.6 k
+
-
CA
3.9 k
111 k
190 k
7k
15 k
182.3 k
111 k
CHARGE
+
-
+
-
VA
89 k
361 k
100 k
0.5 µA
VDD
MCP73831
ONLY


Số phần tương tự - MCP73831T-5ADI/OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP73831T-5ADI/OT MICROCHIP-MCP73831T-5ADI/OT Datasheet
696Kb / 24P
   Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
2006
MCP73831T-5ADI/OT MICROCHIP-MCP73831T-5ADI/OT Datasheet
847Kb / 28P
   Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
2008
More results

Mô tả tương tự - MCP73831T-5ADI/OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP73831 MICROCHIP-MCP73831_13 Datasheet
1Mb / 32P
   Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
11/29/12 2005-2013
MCP73831 MICROCHIP-MCP73831_08 Datasheet
847Kb / 28P
   Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
2008
MCP73831 MICROCHIP-MCP73831 Datasheet
696Kb / 24P
   Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
2006
MCP73831 MICROCHIP-MCP73831_V01 Datasheet
1Mb / 29P
   Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
Revision H June 2020
MCP73811 MICROCHIP-MCP73811 Datasheet
1Mb / 22P
   Simple, Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion / Li-Polymer Charge Management Controllers
2007
MCP73861 MICROCHIP-MCP73861_08 Datasheet
624Kb / 34P
   Advanced Single or Dual Cell, Fully Integrated Li-Ion / Li-Polymer Charge Management Controllers
2008
MCP73861 MICROCHIP-MCP73861_05 Datasheet
462Kb / 28P
   Advanced Single or Dual Cell, Fully Integrated Li-Ion / Li-Polymer Charge Management Controllers
2005
MCP73861 MICROCHIP-MCP73861_13 Datasheet
872Kb / 34P
   Advanced Single or Dual Cell, Fully Integrated Li-Ion/Li-Polymer Charge Management Controllers
11/29/12 2004-2013
MCP73861 MICROCHIP-MCP73861 Datasheet
402Kb / 26P
   Advanced Single or Dual Cell, Fully Integrated Li-Ion / Li-Polymer Charge Management Controllers
2004
MCP73861 MICROCHIP-MCP73861_11 Datasheet
500Kb / 34P
   Advanced Single or Dual Cell, Fully Integrated Li-Ion/Li-Polymer Charge Management
2011
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com