công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14053BDTR2G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14053BDTR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Multiplexers/Demultiplexers
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14053BDTR2G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC14053BDTR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14053BDTR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14053BDTR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14053BDTR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14053BDTR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14053BDTR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14053BDTR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC14053BDTR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC14053BDTR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
MC14051B, MC14052B, MC14053B
http://onsemi.com
6
TEST CIRCUITS
Figure 5.
DV Across Switch
Figure 6. Propagation Delay Times,
Control and Inhibit to Output
Figure 7. Bandwidth and Off−Channel
Feedthrough Attenuation
Figure 8. Channel Separation
(Adjacent Channels Used For Setup)
Figure 9. Crosstalk, Control Input to
Common O/I
Figure 10. Off Channel Leakage
CONTROL
SECTION
OF IC
SOURCE
V
ON SWITCH
PULSE
GENERATOR
INH
A
B
C
RL
CL
Vout
VDD
VEE
VEE VDD
INH
A
B
C
VSS
Vin
RL
CL = 50 pF
Vout
VDD - VEE
2
INH
A
B
C
OFF
ON
RL
RL
CL = 50 pF
Vout
Vin
VDD - VEE
2
INH
A
B
C
R1
RL
CL = 50 pF
Vout
CONTROL
SECTION
OF IC
OFF CHANNEL UNDER TEST
OTHER
CHANNEL(S)
COMMON
VDD
VEE
VEE
VDD
VEE
VDD
NOTE: See also Figures 7 and 8 in the MC14016B data sheet.
A, B, and C inputs used to turn ON
or OFF the switch under test.
LOAD


Số phần tương tự - MC14053BDTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14053BDTR2G ONSEMI-MC14053BDTR2G Datasheet
183Kb / 12P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
February, 2005 ??Rev. 6
MC14053BDTR2G ONSEMI-MC14053BDTR2G Datasheet
169Kb / 12P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
December, 2006 ??Rev. 10
More results

Mô tả tương tự - MC14053BDTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14067B ONSEMI-MC14067B_11 Datasheet
134Kb / 9P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 7
MC74VHC4051 ONSEMI-MC74VHC4051_14 Datasheet
159Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
September, 2014 ??Rev. 7
MC14067B ONSEMI-MC14067B_05 Datasheet
124Kb / 10P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
February, 2005 ??Rev. 5
MC74HC4051A ONSEMI-MC74HC4051A Datasheet
400Kb / 16P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
March, 2000 ??Rev. 1
MC74HCT4051A ONSEMI-MC74HCT4051A_11 Datasheet
207Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 2
MC74HCT4851A ONSEMI-MC74HCT4851A_16 Datasheet
139Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers
August, 2016 ??Rev. 8
MC74HC4051A ONSEMI-MC74HC4051A_16 Datasheet
180Kb / 17P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers
March, 2016 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC54HC4051A MOTOROLA-MC54HC4051A Datasheet
188Kb / 15P
   ANALOG MULTIPLEXERS/ DEMULTIPLEXERS
logo
ON Semiconductor
MC74HC4053ADTR2G ONSEMI-MC74HC4053ADTR2G Datasheet
222Kb / 17P
   Analog Multiplexers Demultiplexers
February, 2013 ??Rev. 6
MC74VHC4051 ONSEMI-MC74VHC4051 Datasheet
341Kb / 16P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
March, 2000 ??Rev. 3
logo
STMicroelectronics
HCC4051B STMICROELECTRONICS-HCC4051B Datasheet
366Kb / 17P
   ANALOG MULTIPLEXERS-DEMULTIPLEXERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com