công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTVSS25 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - MMD Components

tên linh kiện MTVSS25
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Profile SMD Device
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MMD [MMD Components]
Trang chủ  http://www.mmdcomp.com
Logo MMD - MMD Components

MTVSS25 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - MMD Components

  MTVSS25 Datasheet HTML 1Page - MMD Components MTVSS25 Datasheet HTML 2Page - MMD Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MMD Monitor/Quartztek
30400 Esperanza, Rancho Santa Margarita, CA, 92688
Phone: (949) 709-5075, Fax: (949) 709-3536, www.mmdcomp.com
Sales@mmdcomp.com
Revision:
08/04/11 A
Revisions only with customer approval
Pg 1 of 2
M
MT
TV
VS
SS
S S
Se
erriie
ess
3
3..2
2 X
X 2
2..5
5 C
Ce
erra
am
miicc S
SM
MD
D V
VC
CT
TC
CX
XO
O
 Low Profile SMD Device
 Hermetically Sealed
 Tight Stability Over Temperature
 Excellent Phase Noise
Environmental & Mechanical Detail
Marking Detail
Frequency Range
14.400MHZ TO 32.768MHZ
Frequency Stability vs Tempera-
ture*
(See Frequency Stability vs Temperature Table)
Operating Temperature Range
(See Frequency Stability vs Temperature Table)
Storage Temperature Range
-40°C to +85°C
Aging
±1.0 per year
Supply Voltage
+2.5VDC
+2.8VDC
+3.0VDC
3.3VDC
+3.6VDC
Supply Current
2mA max
Output Type
Clipped Sinewave
Output Level
0.8 Vp-p min
Output Load
10k Ohms//10pF
Control Voltage
1.25V±1.0V
1.4V±1.0V
1.5V±1.0V
1.65V±1.0V
1.8V±1.0V
Frequency Tunning Range
±8 ppm to ±15 ppm
Phase Noise
100Hz
-115dBc/Hz
1kHz
-135dBc/Hz
10kHz
* Inclusive of Temperature., Load and Voltage
-145dBc/Hz
Shock
MIL-STD-883, Method 2002, Condition B
Solderability
MIL-STD-883, Method 2003
Solvent Resistance
MIL-STD-883, Method 215
Vibration
MIL-STD-883, Method 2007, Condition A
Gross Leak Test
MIL-STD-883, Method 1014, Condition C
Fine Leak Test
MIL-STD-883, Method 1014, Condition A-2
First Line = MXX.X (not to exceed 5 characters)
M
= MMD
XX.X
=
Device Frequency
(four digits including decimal
point)
Second Line = SYWW (not to exceed 5 characters)
S
= Internal Code
YYWW
= Date Code (Year/Week)


Số phần tương tự - MTVSS25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MMD Components
MTVSS MMD-MTVSS_12 Datasheet
122Kb / 2P
   MTVSS Series ??3.2 X 2.5 Ceramic SMD VCTCXO
More results

Mô tả tương tự - MTVSS25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MMD Components
MTSS3 MMD-MTSS3 Datasheet
134Kb / 2P
   Low Profile SMD Device
MTTAS5 MMD-MTTAS5 Datasheet
209Kb / 2P
   Low Profile SMD Device
MTTBS3 MMD-MTTBS3 Datasheet
181Kb / 2P
   Low Profile SMD Device
logo
Epson ToYoCom
MC-146 EPSONTOYOCOM-MC-146_10 Datasheet
177Kb / 1P
   LOW PROFILE SMD
logo
Advanced Crystal Techno...
ACT9200WC ACT-ACT9200WC Datasheet
126Kb / 3P
   low profile SMD
15/02/05
logo
Epson ToYoCom
MA-306 EPSONTOYOCOM-MA-306_10 Datasheet
237Kb / 1P
   LOW PROFILE SMD
logo
ECS, Inc.
CSM-7SSX ECS-CSM-7SSX Datasheet
144Kb / 1P
   Low Profile SMD Crystal
logo
Advanced Crystal Techno...
ACT9300SSC ACT-ACT9300SSC Datasheet
487Kb / 6P
   miniature, low profile SMD
26/10/05
logo
MMD Components
MXH1 MMD-MXH1 Datasheet
131Kb / 2P
   Low Profile SMD Package
logo
ECS, Inc.
CSM-7SS ECS-CSM-7SS Datasheet
610Kb / 1P
   Low Profile SMD Crystal
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com