công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7WBD3125USG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 7WBD3125USG
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Bit Translating Bus Switch
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

7WBD3125USG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  7WBD3125USG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 7WBD3125USG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 7WBD3125USG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 7WBD3125USG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 7WBD3125USG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 7WBD3125USG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 7WBD3125USG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 7WBD3125USG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 7WBD3125USG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
7WBD3125
http://onsemi.com
2
OE1
1VCC
A1
GND
2
3
8
7
6
45
B2
OE2
B1
A2
Figure 1. UDFN8
(Top Thru−View)
Figure 2. UQFN8
(Top Thru−View)
12
3
4
76
5
8
OE2
B1
A2
A1
B2
VCC
GND
Figure 3. US8/Micro8
(Top View)
OE1
A1
GND
B2
VCC
OE2
B1
A2
OE1
1
2
3
4
8
7
6
5
Figure 4. Logic Diagram
A1
OE1
B1
A2
OE2
B2
FUNCTION TABLE
Input OEn
Function
L
Bn = An
H
Disconnect


Số phần tương tự - 7WBD3125USG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
7WBD3125USG ONSEMI-7WBD3125USG Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - 7WBD3125USG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
7WBD3305 ONSEMI-7WBD3305_14 Datasheet
107Kb / 12P
   2-Bit Translating Bus Switch
October, 2014 ??Rev. 2
7WBD3306 ONSEMI-7WBD3306_14 Datasheet
119Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
October, 2014 ??Rev. 2
7WBD3305 ONSEMI-7WBD3305 Datasheet
186Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD3125 ONSEMI-7WBD3125 Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD3306 ONSEMI-7WBD3306 Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD3126 ONSEMI-7WBD3126 Datasheet
187Kb / 13P
   2-Bit Translating Bus Switch
February, 2010 ??Rev. 0
7WBD3126 ONSEMI-7WBD3126_14 Datasheet
108Kb / 12P
   2-Bit Translating Bus Switch
October, 2014 ??Rev. 2
logo
Analog Devices
ADG3247 AD-ADG3247_V01 Datasheet
12Mb / 12P
   2.5V/3.3V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Rev. B
ADG3245 AD-ADG3245_15 Datasheet
324Kb / 12P
   2.5V/3.3V 8 Bit 2 Port Level Translating Bus Switch
REV. B
logo
ON Semiconductor
7WBD383 ONSEMI-7WBD383_14 Datasheet
110Kb / 12P
   Translating Bus Exchange Switch
October, 2014 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com