công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF30H150C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

tên linh kiện STF30H150C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow forward voltage drop
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

STF30H150C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

  STF30H150C Datasheet HTML 1Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF30H150C Datasheet HTML 2Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF30H150C Datasheet HTML 3Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF30H150C Datasheet HTML 4Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF30H150C Datasheet HTML 5Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Technical Data
Green Products
Data Sheet N1785, Rev. -
• China - Germany - Korea - Singapore - United States •
• http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com •
STF30H150C
Marking Diagram:
Where XXXXX is YYWWL
S
= Device Type
T
= Ultralow VF
F
= Package type
30
= Forward Current (30A)
H
= Tj 175
°C
150
= Reverse Voltage (150V)
C
= Configuration
SSG
= SSG
YY
= Year
WW
= Week
L
= Lot Number
Cautions:Molding resin
Epoxy resin UL: 94V-0
Ordering Information:
Device
Package
Shipping
STF30H150C
ITO-220AB
(Pb-Free)
50pcs / tube
For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specification.
Maximum Ratings:
Characteristics
Symbol
Condition
Max.
Units
Peak Inverse Voltage
VRWM
-
150
V
Average Forward Current
IF(AV)
50% duty cycle @TC =100°C
rectangular wave form
30
A
Peak One Cycle Non-
Repetitive Surge Current
(per leg)
IFSM
8.3 ms, half Sine pulse
200
A


Số phần tương tự - STF30H150C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SMC Diode Solutions Co....
STF30H150C SMCDIODE-STF30H150C Datasheet
245Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
Rev. A
More results

Mô tả tương tự - STF30H150C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sangdest Microelectroni...
ST8100 SMC-ST8100 Datasheet
240Kb / 8P
   Ultralow forward voltage drop
ST560S SMC-ST560S Datasheet
181Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
STB40H100C SMC-STB40H100C Datasheet
205Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
logo
Vishay Siliconix
VS-95SQ015 VISHAY-VS-95SQ015 Datasheet
140Kb / 7P
   Ultralow forward voltage drop
Revision: 09-Sep-11
logo
Sangdest Microelectroni...
STF20H150C SMC-STF20H150C Datasheet
252Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
STF4080C SMC-STF4080C Datasheet
180Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
logo
Vishay Siliconix
VS-8ETL06SPBF VISHAY-VS-8ETL06SPBF Datasheet
190Kb / 9P
   Benchmark ultralow forward voltage drop
Revision: 15-Nov-16
logo
Nihon Inter Electronics...
30D4 NIEC-30D4 Datasheet
21Kb / 2P
   LOW FORWARD VOLTAGE DROP
logo
Sangdest Microelectroni...
GBJ20005 SMC-GBJ20005 Datasheet
128Kb / 4P
   Low forward voltage drop
logo
FCI connector
75TR10 FCI-CONNECTOR-75TR10 Datasheet
173Kb / 1P
   Low Forward Voltage Drop
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com