công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF20H150C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

tên linh kiện STF20H150C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow forward voltage drop
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

STF20H150C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

  STF20H150C Datasheet HTML 1Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF20H150C Datasheet HTML 2Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF20H150C Datasheet HTML 3Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF20H150C Datasheet HTML 4Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF20H150C Datasheet HTML 5Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Technical Data
Green Products
Data Sheet N1786, Rev. -
• China - Germany - Korea - Singapore - United States •
• http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com •
STF20H150C
Electrical Characteristics:
* Pulse Width < 300µs, Duty Cycle <2%
Thermal-Mechanical Specifications:
Characteristics
Symbol
Condition
Specification
Units
Junction Temperature
TJ
-
-55 to +175
°C
Storage Temperature
Tstg
-
-55 to +175
°C
Maximum Thermal
Resistance Junction to Case
(per leg)
RθJC
DC operation
5
°C/W
Approximate Weight
wt
-
2
g
Case Style
ITO-220AB
Characteristics
Symbol
Condition
Typ.
Max.
Units
Forward Voltage Drop (per
leg)*
VF1
@ 5A, Pulse, TJ = 25 °C
0.72
-
V
VF2
@ 10A, Pulse, TJ = 25 °C
0.81
1.20
V
VF3
@ 5A, Pulse, TJ = 125 °C
0.57
-
V
VF4
@ 10A, Pulse, TJ = 125 °C
0.66
0.80
V
Reverse Current (per leg)
IR1
@VR = rated VR
TJ = 25 °C
-
0.15
mA
Reverse Current (per leg) *
IR2
@VR = rated VR
TJ = 125 °C
0.5
15
mA


Số phần tương tự - STF20H150C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sangdest Microelectroni...
STF20H100C SMC-STF20H100C Datasheet
177Kb / 5P
   Reverse battery protection
More results

Mô tả tương tự - STF20H150C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sangdest Microelectroni...
ST8100 SMC-ST8100 Datasheet
240Kb / 8P
   Ultralow forward voltage drop
ST560S SMC-ST560S Datasheet
181Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
STB40H100C SMC-STB40H100C Datasheet
205Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
logo
Vishay Siliconix
VS-95SQ015 VISHAY-VS-95SQ015 Datasheet
140Kb / 7P
   Ultralow forward voltage drop
Revision: 09-Sep-11
logo
Sangdest Microelectroni...
STF30H150C SMC-STF30H150C Datasheet
257Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
STF4080C SMC-STF4080C Datasheet
180Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
logo
Vishay Siliconix
VS-8ETL06SPBF VISHAY-VS-8ETL06SPBF Datasheet
190Kb / 9P
   Benchmark ultralow forward voltage drop
Revision: 15-Nov-16
logo
Nihon Inter Electronics...
30D4 NIEC-30D4 Datasheet
21Kb / 2P
   LOW FORWARD VOLTAGE DROP
logo
Sangdest Microelectroni...
GBJ20005 SMC-GBJ20005 Datasheet
128Kb / 4P
   Low forward voltage drop
logo
FCI connector
75TR10 FCI-CONNECTOR-75TR10 Datasheet
173Kb / 1P
   Low Forward Voltage Drop
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com