công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF20H100C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

tên linh kiện STF20H100C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Reverse battery protection
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

STF20H100C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

  STF20H100C Datasheet HTML 1Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF20H100C Datasheet HTML 2Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF20H100C Datasheet HTML 3Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF20H100C Datasheet HTML 4Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF20H100C Datasheet HTML 5Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Technical Data
Green Products
Data Sheet N1846, Rev. -
 China - Germany - Korea - Singapore - United States 
 http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com 
STF20H100C
Marking Diagram:
Where XXXXX is YYWWL
S
= Device Type
T
= Ultralow VF
F
= Package type
20
= Forward Current (20A)
H
= Tj 175
C
100
= Reverse Voltage (100V)
C
= Configuration
SSG
= SSG
YY
= Year
WW
= Week
L
= Lot Number
Cautions:Molding resin
Epoxy resin UL: 94V-0
Ordering Information:
Device
Package
Shipping
STF20H150C
ITO-220AB
(Pb-Free)
50pcs / tube
For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specification.
Maximum Ratings:
Characteristics
Symbol
Condition
Max.
Units
Peak Inverse Voltage
VRWM
-
100
V
Average Forward Current
IF(AV)
50% duty cycle @TC =105 C
rectangular wave form
20
A
Peak One Cycle Non-
Repetitive Surge Current
(per leg)
IFSM
8.3 ms, half Sine pulse
150
A


Số phần tương tự - STF20H100C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SMC Diode Solutions Co....
STF20H100C SMCDIODE-STF20H100C Datasheet
242Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
Rev. A
More results

Mô tả tương tự - STF20H100C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sangdest Microelectroni...
SK56A SMC-SK56A Datasheet
142Kb / 6P
   Reverse battery protection
SL54B SMC-SL54B Datasheet
200Kb / 6P
   Reverse battery protection
6CWQ06FN SMC-6CWQ06FN Datasheet
164Kb / 5P
   Reverse battery protection
STF30100S SMC-STF30100S Datasheet
141Kb / 4P
   Reverse battery protection
SK54A SMC-SK54A Datasheet
151Kb / 6P
   Reverse battery protection
SL520A SMC-SL520A Datasheet
147Kb / 5P
   Reverse battery protection
SK110 SMC-SK110 Datasheet
193Kb / 6P
   Reverse battery protection
6CWQ10FN SMC-6CWQ10FN Datasheet
166Kb / 5P
   Reverse battery protection
12CTQ035 SMC-12CTQ035 Datasheet
202Kb / 6P
   Reverse battery protection
STF10150C SMC-STF10150C Datasheet
262Kb / 5P
   Reverse battery protection
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com