công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB60H100C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

tên linh kiện STB60H100C
Giải thích chi tiết về linh kiện  High frequency operation
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

STB60H100C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

  STB60H100C Datasheet HTML 1Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STB60H100C Datasheet HTML 2Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STB60H100C Datasheet HTML 3Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STB60H100C Datasheet HTML 4Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STB60H100C Datasheet HTML 5Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Technical Data
Green Products
Data Sheet N1834, Rev. -
• China - Germany - Korea - Singapore - United States •
• http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com •
STB60H100C
STB60H100C SCHOTTKY RECTIFIER
Applications:
Switching power supply
Converters
Free-Wheeling diodes
Reverse battery protection
Center tap configuration
Features:
175
°C TJ operation
Center tap configuration
Ultralow forward voltage drop
High purity, high temperature epoxy encapsulation for enhanced mechanical strength and
moisture resistance
High frequency operation
Trench MOS Schottky technology
This is a Pb − Free Device
All SMC parts are traceable to the wafer lot
Mechanical Dimensions: In mm
D2PAK
Symbol
Dimensions in
millimeters
Min.
Typical
Max.
A
4.55
4.70
4.85
A1
0
0.10
0.25
A2
2.59
2.69
2.89
b
0.71
0.81
0.96
b1
1.27
c
0.36
0.38
0.61
c1
1.17
1.27
1.37
D
8.55
8.70
8.85
D1
6.40
E
10.01
10.16
10.31
E1
7.6
E2
9.98
10.08
10.18
e
2.54
H
14.6
15.1
15.6
L
2.00
2.30
2.70
L1
1.17
1.27
1.40
L2
2.20
L3
0.25BSC
e
0
-
e1
e2
e3


Số phần tương tự - STB60H100C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SMC Diode Solutions Co....
STB60H100C SMCDIODE-STB60H100C Datasheet
458Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
Rev. A
More results

Mô tả tương tự - STB60H100C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sangdest Microelectroni...
124NQ-1 SMC-124NQ-1 Datasheet
217Kb / 4P
   High frequency operation
STD20150 SMC-STD20150 Datasheet
208Kb / 5P
   High frequency operation
logo
Littelfuse
DST2080S LITTELFUSE-DST2080S Datasheet
735Kb / 3P
   High frequency operation
DST20150C LITTELFUSE-DST20150C Datasheet
981Kb / 3P
   High frequency operation
DSTB2045C LITTELFUSE-DSTB2045C Datasheet
627Kb / 3P
   High frequency operation
DST2045AX LITTELFUSE-DST2045AX Datasheet
921Kb / 3P
   High frequency operation
DSTF30100S LITTELFUSE-DSTF30100S Datasheet
642Kb / 3P
   High frequency operation
DST2060C LITTELFUSE-DST2060C Datasheet
660Kb / 3P
   High frequency operation
logo
Vishay Siliconix
VS-241NQ045PBF VISHAY-VS-241NQ045PBF Datasheet
127Kb / 6P
   High frequency operation
Revision: 19-Mar-15
logo
Littelfuse
DSTF4060C LITTELFUSE-DSTF4060C Datasheet
695Kb / 3P
   High frequency operation
DSTF20120C LITTELFUSE-DSTF20120C Datasheet
700Kb / 3P
   High frequency operation
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com