công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF2080C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

tên linh kiện STF2080C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

STF2080C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

  STF2080C Datasheet HTML 1Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF2080C Datasheet HTML 2Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF2080C Datasheet HTML 3Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF2080C Datasheet HTML 4Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF2080C Datasheet HTML 5Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STF2080C Datasheet HTML 6Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SANGDEST
MICROELECTRONICS
Technical Data
Green Products
Data Sheet N1556, Rev. -
• Weiqi Street, Airport Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China 211113
(86) 25-87123907
• FAX (86) 25-87123900 • World Wide Web Site - http:// www.smc-diodes.com • E-Mail Address - sales@ sangdest.com.cn •
ST2080C
STB2080C
STF2080C
ITO-220AB
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.30
4.50
4.70
A1
1.10
1.30
1.50
A2
2.80
3.00
3.20
A3
2.50
2.70
2.90
b
0.50
0.60
0.75
b1
1.10
1.20
1.35
b2
1.50
1.60
1.75
b3
1.20
1.30
1.45
b4
1.60
1.70
1.85
c
0.55
0.60
0.75
D
14.80
15.00
15.20
E
9.96
10.16
10.36
e2.55
e1
5.10
H1
6.50
6.70
6.90
L
12.70
13.20
13.70
L1
1.60
1.80
2.00
L2
0.80
1.00
1.20
L3
0.60
0.80
1.00
ΦP1(上口)
3.30
3.50
3.70
ΦP2(下口)
2.99
3.19
3.39
Q
2.50
2.70
2.90
Θ15°
Θ24°
Θ3
10°
Θ45°
Θ55°


Số phần tương tự - STF2080C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SMC Diode Solutions Co....
STF2080C SMCDIODE-STF2080C Datasheet
371Kb / 6P
   SCHOTTKY RECTIFIER
Rev. A
More results

Mô tả tương tự - STF2080C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sangdest Microelectroni...
303CMQ SMC-303CMQ Datasheet
212Kb / 4P
   Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
403DMQ600 SMC-403DMQ600 Datasheet
171Kb / 3P
   Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
STF10200LC SMC-STF10200LC Datasheet
170Kb / 4P
   Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
MBRF2050 SMC-MBRF2050 Datasheet
165Kb / 6P
   Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
81CNQ SMC-81CNQ Datasheet
227Kb / 5P
   Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
logo
Vishay Siliconix
VS-80CPQ150PBF VISHAY-VS-80CPQ150PBF Datasheet
173Kb / 7P
   Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
Revision: 31-Aug-11
logo
Sangdest Microelectroni...
MBRF20100 SMC-MBRF20100 Datasheet
146Kb / 5P
   Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
125NQ015 SMC-125NQ015 Datasheet
211Kb / 4P
   Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
ST5100BAX SMC-ST5100BAX Datasheet
115Kb / 4P
   Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
ST5200BAX SMC-ST5200BAX Datasheet
160Kb / 4P
   Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com