công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC6450 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MC6450
Giải thích chi tiết về linh kiện  6-Axis eCompass
Download  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

MC6450 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button MC6450 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MC6450 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MC6450 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MC6450 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MC6450 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MC6450 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers MC6450 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers MC6450 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers MC6450 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 90 page
background image
MC6450 6-Axis e-Compass
Preliminary Datasheet
mCube Proprietary.
APS-048-0017v1.5
6 / 90
© 2014 mCube Inc. All rights reserved
2
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
A/D Converter
Magnetometer
Orientation
and
Detection
Logic
A/D Converter
(Sigma Delta)
C to V
TEST3
AVDD
GND
Regulator
Oscillator/
Clock
Generator
Mode Logic
and Sleep
Timer
Interrupt
Detection
Bias
Generator
X
A/D Converter
(Sigma Delta)
C to V
Y
A/D Converter
(Sigma Delta)
Offset/
Gain
Adjust
C to V
Z
OTP
Memory
Registers
TEST2
LPF[2:0]
Offset/
Gain
Adjust
Offset/
Gain
Adjust
Various events
X,Y,Z data paths
Acceleration
Sensors
Drive
Generator
Oscillator
Regulator
Compensation
Registers
OTP
Memory
Accelerometer
INTN
DRDY
TEST0
Temperature
Sensor
SDA
SCL
TEST1
Controller
3 Axis
Magnetic
Sensor
Preamp
DVDD
I
2C Slave
Interface
I
2C Slave
Interface
GND
Self
Test
Figure 1. Block Diagram


Số phần tương tự - MC6450

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC642.REV3 ONSEMI-MC642.REV3 Datasheet
65Kb / 5P
   3.0 V, Dual Trip Point Temperature Sensor
February, 2003 - Rev. 3
logo
List of Unclassifed Man...
MC6470 ETC2-MC6470 Datasheet
2Mb / 64P
   9-Axis Sensor
More results

Mô tả tương tự - MC6450

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BMC150 ETC2-BMC150 Datasheet
2Mb / 141P
   6-axis eCompass
logo
Bosch Sensortec GmbH
BMC056 BOSCH-BMC056 Datasheet
295Kb / 2P
   eCompass (6-axes digital compass)
logo
STMicroelectronics
STEVAL-MKI063V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-MKI063V1 Datasheet
127Kb / 4P
   eCompass application
August 2010 Rev 1
logo
TDK Electronics
DK-20602 TDK-DK-20602 Datasheet
375Kb / 1P
   6-Axis Motion Sensor
DK-20648 TDK-DK-20648 Datasheet
393Kb / 1P
   6-Axis Motion Sensor
logo
Bosch Sensortec GmbH
BMC150 BOSCH-BMC150 Datasheet
2Mb / 142P
   6-axis eCompassBMC150: Data sheet
BMC156 BOSCH-BMC156 Datasheet
2Mb / 141P
   6-axis eCompassBMC156: Data sheet
logo
TDK Electronics
ICM-20648 TDK-ICM-20648 Datasheet
1Mb / 82P
   6-Axis MEMS MotionTracking Device
logo
KISTLER INSTRUMENT CORP...
9306A KISTLER-9306A Datasheet
1Mb / 5P
   6-Axis Force/Torque Sensor
logo
TDK Electronics
ICM-20601 TDK-ICM-20601 Datasheet
1Mb / 51P
   Wide-Range 6-Axis MotionTracking Device
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com