công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3433 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MC3433
Giải thích chi tiết về linh kiện  Axis Accelerometer
Download  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

MC3433 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button MC3433 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3433 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3433 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3433 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3433 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3433 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3433 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3433 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3433 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 45 page
background image
MC3433 3-Axis Accelerometer
Preliminary Datasheet
mCube Proprietary.
APS-048-0025v1.7
6 / 45
© 2014 mCube Inc. All rights reserved.
3 PACKAGING AND PIN DESCRIPTION
3.1 PACKAGE OUTLINE
4
3
b
5
8
9
6
2
7
12
11
L
10
L1
e1
A
SIDE VIEW
BOTTOM VIEW
1
2
3
4
10
9
8
7
5
6
12
11
1
PIN 1 MARK
DIMENSION (MM)
SYMBOL
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.85
0.92
1.00
2.00 BSC
2.00 BSC
0.5 BSC
e1
0.5125 REF
b
0.20
0.25
0.30
L1
0.05
0.10
0.15
L
0.225
0.275
0.325
D
E
e
0.10
D
INDEX AREA
TOP VIEW
0.10 C
Figure 2. Package Outline and Mechanical Dimensions


Số phần tương tự - MC3433

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MC3430 ETC2-MC3430 Datasheet
1Mb / 79P
   Axis Accelerometer
MC34325 ETC1-MC34325 Datasheet
99Kb / 2P
   1.25mm Receptacle Housing - W2B
MC34351 ETC1-MC34351 Datasheet
99Kb / 2P
   1.25mm Receptacle Housing - W2B
MC34353 ETC1-MC34353 Datasheet
99Kb / 2P
   1.25mm Receptacle Housing - W2B
logo
Motorola, Inc
MC3437 MOTOROLA-MC3437 Datasheet
145Kb / 3P
   HEX BUS RECEIVER WITH INPUT HYSTERESIS
More results

Mô tả tương tự - MC3433

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MC3256 ETC2-MC3256 Datasheet
1Mb / 46P
   Axis Accelerometer
MC3410 ETC2-MC3410 Datasheet
1Mb / 75P
   Axis Accelerometer
MC3413 ETC2-MC3413 Datasheet
1Mb / 47P
   Axis Accelerometer
MC3253 ETC2-MC3253 Datasheet
1Mb / 72P
   Axis Accelerometer
MC3216 ETC2-MC3216 Datasheet
1Mb / 47P
   Axis Accelerometer
MC3610 ETC2-MC3610 Datasheet
1Mb / 67P
   Axis Accelerometer
MC3430 ETC2-MC3430 Datasheet
1Mb / 79P
   Axis Accelerometer
MC3635 ETC2-MC3635 Datasheet
1Mb / 81P
   Axis Accelerometer
logo
VTI technologies
CMA3000-D0X VTI-CMA3000-D0X Datasheet
681Kb / 35P
   3-axis accelerometer
logo
MEMSIC Semiconductor (T...
MC3479 MEMSIC-MC3479 Datasheet
1Mb / 82P
   3-Axis Accelerometer
APS-048-0072v1.2.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com