công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3216 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MC3216
Giải thích chi tiết về linh kiện  Axis Accelerometer
Download  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

MC3216 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button MC3216 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3216 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3216 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3216 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3216 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3216 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3216 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3216 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers MC3216 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 47 page
background image
MC3216 3-Axis Accelerometer
Preliminary Datasheet
mCube Proprietary.
APS-048-0030v1.3
8 / 47
© 2014 mCube Inc. All rights reserved.
3.3 PIN DESCRIPTION
Pin
Name
Function
1
NC
No connect
2
NC
No connect
3
NC
No connect
4
VPP
Connect to GND
5
INTN
2
Interrupt input/output, active
LOW
3
6
SCL
1
I2C serial clock input
7
SDA
1
I2C serial data input/output
8
GND
Ground
9
VDD/VDDIO
Power supply
10
NC
No connect
Table 2. Pin Description
Notes:
1) This pin requires a pull-up resistor, typically 4.
7kΩ to pin VDD/VDDIO. Refer to I2C
Specification for Fast-Mode devices. Higher resistance values can be used (typically
done to reduce current leakage) but such applications are outside the scope of this
datasheet.
2) This pin can be configured by software to operate either as an open-drain output or
push-pull output (MODE: Mode Control Register). If set to open-drain, then it requires a
pull-up resistor, typically 4.
7kΩ to pin VDD/VDDIO.
3) INTN pin polarity is programmable in the MODE: Mode Control Register.


Số phần tương tự - MC3216

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATGBICS by Approved Tec...
MC3208011-SX-C ATGBICS-MC3208011-SX-C Datasheet
293Kb / 8P
   MC3208011-SX NVIDIA Mellanox Compatible Transceiver SFP 1000Base-SX (850nm, MMF, 550m)
MC3208411-T-C ATGBICS-MC3208411-T-C Datasheet
195Kb / 7P
   MC3208411-T NVIDIA Mellanox Compatible Transceiver SFP 10/100/1000Base-T (RJ45, Copper, 100m)
logo
List of Unclassifed Man...
MC3253 ETC2-MC3253 Datasheet
1Mb / 72P
   Axis Accelerometer
MC3256 ETC2-MC3256 Datasheet
1Mb / 46P
   Axis Accelerometer
MC32595 ETC2-MC32595 Datasheet
152Kb / 1P
   USB Socket
More results

Mô tả tương tự - MC3216

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MC3256 ETC2-MC3256 Datasheet
1Mb / 46P
   Axis Accelerometer
MC3410 ETC2-MC3410 Datasheet
1Mb / 75P
   Axis Accelerometer
MC3413 ETC2-MC3413 Datasheet
1Mb / 47P
   Axis Accelerometer
MC3253 ETC2-MC3253 Datasheet
1Mb / 72P
   Axis Accelerometer
MC3610 ETC2-MC3610 Datasheet
1Mb / 67P
   Axis Accelerometer
MC3433 ETC2-MC3433 Datasheet
1,016Kb / 45P
   Axis Accelerometer
MC3430 ETC2-MC3430 Datasheet
1Mb / 79P
   Axis Accelerometer
MC3635 ETC2-MC3635 Datasheet
1Mb / 81P
   Axis Accelerometer
logo
VTI technologies
CMA3000-D0X VTI-CMA3000-D0X Datasheet
681Kb / 35P
   3-axis accelerometer
logo
MEMSIC Semiconductor (T...
MC3479 MEMSIC-MC3479 Datasheet
1Mb / 82P
   3-Axis Accelerometer
APS-048-0072v1.2.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com