công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACE1501VMT8X bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện ACE1501VMT8X
Giải thích chi tiết về linh kiện  ACE1501 Product Family Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

ACE1501VMT8X bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  ACE1501VMT8X Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor ACE1501VMT8X Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor ACE1501VMT8X Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor ACE1501VMT8X Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor ACE1501VMT8X Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor ACE1501VMT8X Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor ACE1501VMT8X Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor ACE1501VMT8X Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor ACE1501VMT8X Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 33 page
background image
2
www.fairchildsemi.com
ACE1501 Product Family Rev. 1.1
Figure 2. ACEx Application Example (Remote Keyless Entry)
Figure 3. ACE1501 8-pin SOIC and DIP Device Pinout
a) Normal Mode Operation
b) Programming Mode Operation
Figure 4. ACE1501 8-pin TSSOP Device Pinout
a) Normal Mode Operation
b) Programming Mode Operation
Figure 5. ACE1501 14-pin SOIC, TSSOP and DIP Device Pinout
a) Normal Mode Operation
b) Programming Mode Operation
VCC
VCC
Optional
LED
RF Stage
RF Interface
G0
G1
G5
G2
GND
G4
G3
LOAD
VCC
GND
SFT_OUT
CKI
1
2
3
45
6
7
8
SFT_IN
NC/VCC
NC
G3
VCC
GND
G2
G1
1
2
3
45
6
7
8
G4
G0
G5
1
2
3
45
6
7
8
G5
G0
G1
G2
G4
G3
VCC
GND
GND
SFT_OUT
CKI
NC
NC/VCC
1
2
3
45
6
7
8
VCC
LOAD
SFT_IN
G3
VCC
GND
G1
1
2
3
4
5
6
78
G4
NC
9
10
11
12
13
14
G6
G7
G5
NC
NC
G2
RESET
G0
LOAD
VCC
GND
CKI
1
2
3
4
5
6
78
SFT_IN
NC
NC
9
10
11
12
13
14
NC
NC
NC/VCC
NC
NC
SFT_OUT
RESET


Số phần tương tự - ACE1501VMT8X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE150112FM+H ACE-ACE150112FM+H Datasheet
714Kb / 13P
   150KHz,2A, PWM Step-Down DC/DC Converter
VER 1.2
ACE150133FM+H ACE-ACE150133FM+H Datasheet
714Kb / 13P
   150KHz,2A, PWM Step-Down DC/DC Converter
VER 1.2
ACE150150FM+H ACE-ACE150150FM+H Datasheet
714Kb / 13P
   150KHz,2A, PWM Step-Down DC/DC Converter
VER 1.2
ACE1501ADJFM+H ACE-ACE1501ADJFM+H Datasheet
714Kb / 13P
   150KHz,2A, PWM Step-Down DC/DC Converter
VER 1.2
More results

Mô tả tương tự - ACE1501VMT8X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
ACE8000 FAIRCHILD-ACE8000 Datasheet
203Kb / 31P
   ACE8001 Product Family Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1101 FAIRCHILD-ACE1101 Datasheet
152Kb / 33P
   Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1001 FAIRCHILD-ACE1001 Datasheet
510Kb / 32P
   Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1202 FAIRCHILD-ACE1202 Datasheet
2Mb / 39P
   Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1502 FAIRCHILD-ACE1502 Datasheet
1Mb / 33P
   Arithmetic Controller Engine for Low Power Applications
logo
Altera Corporation
EP1K50TC144-3N ALTERA-EP1K50TC144-3N Datasheet
1Mb / 86P
   ACEX 1K Programmable Logic Device Family
logo
Fairchild Semiconductor
FAN302UL FAIRCHILD-FAN302UL Datasheet
1Mb / 19P
   PWM Controller for Low Standby Power Battery-Charger Applications
logo
VTI technologies
SCA3100-D04-1 VTI-SCA3100-D04-1 Datasheet
936Kb / 43P
   Product Family Specification
logo
Samsung semiconductor
KLMAG2GEND-B031 SAMSUNG-KLMAG2GEND-B031 Datasheet
404Kb / 27P
   e쨌MMC Product family
logo
Infineon Technologies A...
TDA21231 INFINEON-TDA21231_15 Datasheet
1Mb / 19P
   DrMOS Product Family
2015-04-23,Rev.2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com