công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STSBA12KE bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STSBA12KE
Giải thích chi tiết về linh kiện  White PLCC2 Sky Blue Color
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STSBA12KE bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Seoul Semiconductor

Back Button STSBA12KE Datasheet HTML 3Page - Seoul Semiconductor STSBA12KE Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor STSBA12KE Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STSBA12KE Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STSBA12KE Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STSBA12KE Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STSBA12KE Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor STSBA12KE Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor STSBA12KE Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 26 page
background image
www.seoulsemicon.com
Product Data Sheet
 “제품 명 – 제품 군” 을 기입하십시오.
제품 군은 홈페이지 응용분야 분류기준을 참고한다.
(예) SZ5M0WWC9 – High-power LED
7
글씨체는 : Arial, 10pt
 Revision numbering 기준:
• 가스펙은 0.0 부터 시작 0.x….
• Final 승인원: 1.0 부터 시작
• 기존에서 일부 수정: +0.1
• 새로운 Data 추가 /또는 기존 것 삭제: +1.0
 수정일자 표기형식; YYYY-MM-DD
(예) 2013-04-01
Rev5.0, Jan 26, 2016
MSBT801G-YF - 801 Series Sky Blue
Characteristics Graph
 차트 사각형에 차트의 X축/ Y축을 맞춘다.
Fig 5. Forward Current vs. CIE X, Y Shift, T
j = 25ºC
Forward Current [mA]
0
10
20
30
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
CIE Coord. X
CIE Coord. Y


Số phần tương tự - STSBA12KE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STSBA12GE SEOUL-STSBA12GE Datasheet
910Kb / 26P
   Applicable for automotive interior light
More results

Mô tả tương tự - STSBA12KE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
EAT809-S SEOUL-EAT809-S Datasheet
902Kb / 25P
   White PLCC2 Amber Color
ELWT801-S SEOUL-ELWT801-S Datasheet
297Kb / 21P
   Package: White PLCC2 White Color View Angle: 120
EWT801-S SEOUL-EWT801-S Datasheet
296Kb / 21P
   Package: White PLCC2 White Color Technology: InGan/Gan
logo
Luminus, Inc
SST-10-SB LUMINUS-SST-10-SB Datasheet
1Mb / 12P
   Sky Blue LED
logo
List of Unclassifed Man...
QBLP670-IW-WW ETC1-QBLP670-IW-WW Datasheet
596Kb / 11P
   PLCC2 White LED
logo
Cree, Inc
CLM1C-WKW CREE-CLM1C-WKW Datasheet
429Kb / 7P
   PLCC2 White SMD LED
logo
Marktech Corporate
CLM1C MARKTECH-CLM1C_15 Datasheet
600Kb / 9P
   PLCC2 White SMD LED
CLM1C MARKTECH-CLM1C Datasheet
600Kb / 9P
   PLCC2 White SMD LED
logo
TT Electronics.
OVS9WBCR9 TTELEC-OVS9WBCR9 Datasheet
1Mb / 5P
   White PLCC2 Surface Mount LED
logo
Marktech Corporate
CLM1C-WKW MARKTECH-CLM1C-WKW Datasheet
600Kb / 9P
   Cree짰 PLCC2 White SMD LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com