công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2506FV-E2 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Rohm

tên linh kiện BU2506FV-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  10bit 4ch/6ch D/A Converters
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2506FV-E2 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button BU2506FV-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2506FV-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2506FV-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BU2506FV-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm BU2506FV-E2 Datasheet HTML 11Page - Rohm BU2506FV-E2 Datasheet HTML 12Page - Rohm BU2506FV-E2 Datasheet HTML 13Page - Rohm BU2506FV-E2 Datasheet HTML 14Page - Rohm BU2506FV-E2 Datasheet HTML 15Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 21 page
background image
11/17
BU2507FV BU2508FV
TSZ02201-0RLR0GZ10150-1-2
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
11.Dec.2015 Rev.001
www.rohm.co.jp
TSZ22111・15・001
TA=-30°C
TA=25°C
TA=85°C
Typical Performance Curves(reference data) - continued
0
1
2
3
4
5
6
-40
10
60
Temp. [°C]
code=1FFh
code=000h
code=3FFh
2.48
2.49
2.5
2.51
2.52
-2.5
-1.5
-0.5
0.5
1.5
2.5
IOUT [mA]
10
15
20
25
30
35
40
4
4.2 4.4 4.6 4.8
5
5.2 5.4 5.6 5.8
6
VIN [V]
TA=-30°C
TA=25°C
TA=85°C
Figure 10. ICC vs Temp
(Circuit current temperature characteristic)
Figure 11. VOUT vs IOUT
(Output load fluctuation characteristic(input code: 1FFh))
Figure 12. RUP vs VIN
(Built-in Pull-up resistance characteristic)


Số phần tương tự - BU2506FV-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2506FV-E2 ROHM-BU2506FV-E2 Datasheet
339Kb / 9P
   High-precision 10bit 8ch 10ch Type D/A Converters
BU2506FV-E2 ROHM-BU2506FV-E2 Datasheet
1Mb / 22P
   10bit 8ch/10ch D/A Converters
More results

Mô tả tương tự - BU2506FV-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2508FV ROHM-BU2508FV_11 Datasheet
301Kb / 9P
   High-precision 10bit 4ch/6ch D/A Converters
BH2227FV ROHM-BH2227FV_15 Datasheet
1Mb / 18P
   D/A Converters Standard 8bit 4ch ??6ch Type
BU2508FV ROHM-BU2508FV_09 Datasheet
333Kb / 9P
   High-precision 10bit 4ch-E6ch Type D/A Converters
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8432 AKM-AK8432 Datasheet
1Mb / 46P
   6CH 10bit 40MSPS횞3
logo
Rohm
BU2505FV ROHM-BU2505FV_15 Datasheet
1Mb / 22P
   10bit 8ch/10ch D/A Converters
BU2506FV ROHM-BU2506FV_11 Datasheet
341Kb / 11P
   High-precision 10bit 8ch/10ch D/A Converters
BU2506FV ROHM-BU2506FV_09 Datasheet
339Kb / 9P
   High-precision 10bit 8ch 10ch Type D/A Converters
BH2227FV ROHM-BH2227FV_09 Datasheet
257Kb / 9P
   Standard 8bit 4ch-E6ch Type D/A Converters
BH2227FV ROHM-BH2227FV_11 Datasheet
235Kb / 9P
   Standard 8bit 4ch??ch Type D/A Converters
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4591 AKM-AK4591 Datasheet
257Kb / 40P
   24bit 4ch ADC 24bit 6ch DAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com