công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BU2506FV-E2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm |
|
BU2506FV-E2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm |
3 / 22 page 3/18 BU2505FV BU2506FV TSZ02201-0RLR0GZ10140-1-2 © 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 11.Dec.2015 Rev.001 www.rohm.co.jp TSZ22111・15・001 Block Diagrams BU2505FV BU2506FV Absolute Maximum Ratings(TA=25°C) Parameter Symbol Rating Unit Supply voltage VCC 6.0 V D/A converter upper reference voltage VDD 6.0 V Input voltage VIN 6.0 V Output voltage VOUT 6.0 V Power dissipation PD 0.75 (Note 3) W Storage temperature range Tstg -55 to +125 °C (Note 3) Derate by 7.5mW/°C when operating above TA=25°C (when mounted on ROHM’s standard board). Mounted on a FR4 glass epoxy PCB 70mm x 70mm x 1.6mm (copper foil area less than 3%). Caution: Operating the IC over the absolute maximum ratings may damage the IC. The damage can either be a short circuit between pins or an open circuit between pins and the internal circuitry. Therefore, it is important to consider circuit protection measures, such as adding a fuse, in case the IC is operated over the absolute maximum ratings. Recommended Operating Conditions Parameter Symbol Limit Unit Supply voltage range VCC 4.5 to 5.5 V Operating temperature range Topr -30 to +85 °C |
Số phần tương tự - BU2506FV-E2 |
|
Mô tả tương tự - BU2506FV-E2 |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |