công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2394KN bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện BU2394KN
Giải thích chi tiết về linh kiện  3ch Clock Generator for Digital Cameras
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2394KN bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  BU2394KN_15 Datasheet HTML 1Page - Rohm BU2394KN_15 Datasheet HTML 2Page - Rohm BU2394KN_15 Datasheet HTML 3Page - Rohm BU2394KN_15 Datasheet HTML 4Page - Rohm BU2394KN_15 Datasheet HTML 5Page - Rohm BU2394KN_15 Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2394KN_15 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2394KN_15 Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2394KN_15 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
BU2394KN
2/21
TSZ02201-0E3E0J500700-1-2
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
04.Nov.2015 Rev.001
Block Diagram and Pin Configuration
Pin Descriptions
Pin No.
Pin Name
Function
1
AVDD
Analog power source
2
AVDD
Analog power source
3
AVSS
Analog GND
4
XIN
Crystal IN
5
XOUT
Crystal OUT
6
TEST1
TEST pin, normally open, equipped with pull-down
7
XTAL_SEL
Crystal oscillator selection, H: 28.636 MHz, L: 14.318 MHz, equipped with pull-up
8
FS3
CLK1,2 output selection, equipped with pull-up
9
FS2
CLK1,2 output selection, equipped with pull-up
10
FS1
REFCLK output selection, equipped with pull-up
11
CLK1OUT
110M/98M/108M/135M output
12
CLK2ON
CLK2 output control, H: Enable, L: Disable, equipped with pull-up
13
VSS1
CLK1/CLK2 & Internal digital GND
14
VDD1
CLK1/2 & Internal digital power supply
15
VDD1
CLK1/2 & Internal digital power supply
16
CLK2OUT
48M output
17
VSS2
REFCLK GND
18
VDD2
REFCLK power supply
19
REF_CLK
14.3M/17.7M output
20
TEST2
TEST pin, normally open, equipped with pull-down
(Note) Basically, mount ICs to the printed circuit board for use.
If the ICs are not mounted to the printed circuit board, the characteristics of ICs may not be fully demonstrated.
Mount 0.1µF capacitors in the vicinity of the IC pins between PIN 1&2 and PIN 3, PIN 13 and PIN 14&15, and PIN 17 and PIN 18, respectively.
As to the jitters, the TYP values vary with the substrate, power supply, output loads, noises, and others. Also, the operating margin should be thoroughly
checked.
CLK1
CLK2
REF_CLK
DATA
PLL1
PLL2
PLL3
1/4
4
XIN
XOUT
XTAL_SEL
CLK2ON
FS1
FS2
FS3
XTAL
OSC
5
7
12
10
9
8
11
16
19
135.000000MHz
108.000000MHz
110.000000MHz
98.181818MHz
48.008022MHz
17.734450MHz
14.318182MHz
1/10
1/2
TOP VIEW


Số phần tương tự - BU2394KN_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2394KN ROHM-BU2394KN_08 Datasheet
683Kb / 17P
   3ch Clock Generator for Digital Cameras
More results

Mô tả tương tự - BU2394KN_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2396KN ROHM-BU2396KN_15 Datasheet
1Mb / 24P
   3ch Clock Generator for Digital Cameras
BU2394KN ROHM-BU2394KN_08 Datasheet
683Kb / 17P
   3ch Clock Generator for Digital Cameras
BU7331EKN-E2 ROHM-BU7331EKN-E2 Datasheet
572Kb / 21P
   3ch Programmable Clock Generator
BU3071HFV ROHM-BU3071HFV_08 Datasheet
838Kb / 21P
   Compact 1ch Clock Generators for Digital Cameras
BU7344HFV ROHM-BU7344HFV Datasheet
477Kb / 14P
   Compact 1ch Clock Generators for Digital Cameras
logo
List of Unclassifed Man...
BU2382FV ETC2-BU2382FV Datasheet
70Kb / 2P
   Clock generator for digital still camera
logo
Texas Instruments
VSP2265 TI-VSP2265 Datasheet
1Mb / 88P
[Old version datasheet]   CCD Signal Processor with Timing Generator for Digital Cameras
VSP2267 TI-VSP2267 Datasheet
1Mb / 88P
[Old version datasheet]   CCD Singnal Processor with Timing Generator for Digital cameras
logo
Rohm
BU2385KN ROHM-BU2385KN Datasheet
59Kb / 5P
   Clock generator for digital still camera
BU2382FV ROHM-BU2382FV Datasheet
60Kb / 7P
   Clock generator for digital still camera
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com