công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP05AKS-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện TMP05AKS-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  짹0.5째C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

TMP05AKS-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button TMP05AKS-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices TMP05AKS-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices TMP05AKS-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices TMP05AKS-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices TMP05AKS-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices TMP05AKS-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices TMP05AKS-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices TMP05AKS-REEL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices TMP05AKS-REEL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 28 page
background image
TMP05/TMP06
Rev. 0 | Page 10 of 28
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
–50
–30
–10
10
30
50
70
90
110
130
150
TEMPERATURE (
°C)
VDD = 3.3V
OUT PIN LOADED WITH 10k
Figure 6. PWM Output Frequency vs. Temperature
8.37
8.36
8.35
8.34
8.33
8.32
8.31
8.30
8.29
3.0
5.4
5.1
4.8
4.5
4.2
3.9
3.6
3.3
SUPPLY VOLTAGE (V)
OUT PIN LOADED WITH 10k
AMBIENT TEMPERATURE = 25
°C
Figure 7. PWM Output Frequency vs. Supply Voltage
140
120
100
80
60
40
20
0
–50
–30
–10
10
30
50
70
90
110
130
150
TEMPERATURE (
°C)
VDD = 3.3V
OUT PIN LOADED WITH 10k
TL TIME
TH TIME
Figure 8. TH and TL Times vs. Temperature
0
0
100ns/DIV
1V/DIV
VDD = 3.3V
CLOAD = 100pF
TIME (ns)
Figure 9. TMP05 Output Rise Time at 25°C
0
0
100ns/DIV
1V/DIV
VDD = 3.3V
CLOAD = 100pF
TIME (ns)
Figure 10. TMP05 Output Fall Time at 25°C
0
0
100ns/DIV
1V/DIV
VDD = 3.3V
RPULLUP = 1kΩ
RLOAD = 10 kΩ
CLOAD = 100pF
TIME (ns)
Figure 11. TMP06 Output Fall Time at 25°C


Số phần tương tự - TMP05AKS-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TMP057-059-32-36 TRANSCOM-TMP057-059-32-36 Datasheet
18Kb / 1P
   5 W GaAs PA PCB Module for 5.8 GHz Application
logo
Analog Devices
TMP05 AD-TMP05_15 Datasheet
468Kb / 28P
   0.5C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70
More results

Mô tả tương tự - TMP05AKS-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
TMP05 AD-TMP05_15 Datasheet
468Kb / 28P
   0.5C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70
TMP06 AD-TMP06_15 Datasheet
468Kb / 28P
   0.5C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70
logo
ATMEL Corporation
AT30TS01 ATMEL-AT30TS01 Datasheet
850Kb / 30P
   짹0.5째C Accurate, 1.7V Digital Temperature Sensor
logo
Analog Devices
ADT7310 AD-ADT7310 Datasheet
455Kb / 24P
   짹0.5째C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor
REV. 0
ADT7410 AD-ADT7410 Datasheet
452Kb / 24P
   짹0.5째C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor
REV. 0
logo
ATMEL Corporation
AT30TS75 ATMEL-AT30TS75 Datasheet
309Kb / 37P
   9- to 12-bit Selectable, 짹0.5째C Accurate Digital Temperature Sensor
AT30TS75A ATMEL-AT30TS75A Datasheet
1Mb / 37P
   9- to 12-bit Selectable, 짹0.5째C Accurate Digital Temperature Sensor
AT30TSE752A ATMEL-AT30TSE752A_14 Datasheet
1Mb / 57P
   9- to 12-bit Selectable, 짹0.5째C Accurate Digital Temperature Sensor with Nonvolatile Registers
AT30TS750 ATMEL-AT30TS750 Datasheet
1Mb / 50P
   9- to 12-bit Selectable, 짹0.5째C Accurate Digital Temperature Sensor with Nonvolatile Registers
AT30TS750A ATMEL-AT30TS750A Datasheet
1Mb / 48P
   9- to 12-bit Selectable, 짹0.5째C Accurate Digital Temperature Sensor with Nonvolatile Registers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com