công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS4981-CKA bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Gennum Corporation

tên linh kiện GS4981-CKA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monolithic Video Sync Separators
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENNUM [Gennum Corporation]
Trang chủ  http://www.gennum.com
Logo GENNUM - Gennum Corporation

GS4981-CKA bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Gennum Corporation

Back Button GS4981-CKA Datasheet HTML 6Page - Gennum Corporation GS4981-CKA Datasheet HTML 7Page - Gennum Corporation GS4981-CKA Datasheet HTML 8Page - Gennum Corporation GS4981-CKA Datasheet HTML 9Page - Gennum Corporation GS4981-CKA Datasheet HTML 10Page - Gennum Corporation GS4981-CKA Datasheet HTML 11Page - Gennum Corporation GS4981-CKA Datasheet HTML 12Page - Gennum Corporation GS4981-CKA Datasheet HTML 13Page - Gennum Corporation GS4981-CKA Datasheet HTML 14Page - Gennum Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
11
520 - 23 - 03
VIDEO
0.01µF
CH1
CH2
2
75
4
8
680k
0.1µ
6
0.1µF
CH1
VIDEO
CH2
2
75
4
8
680k
0.1µ
6
APPLICATION NOTES
(1) Choosing the Appropriate Input Coupling Capacitor to
Optimize Slicing Level and Hum Rejection
The video designer can adjust the slicing level by choosing the
value of the input coupling capacitor. The relationship between
slicing level and input coupling capacitor is described by the
following equation.
∆V
SLICE
=
∆T = V
DROOP
where:
I
DIS
= clamp discharge current = 11
µA
∆T = T
LINE - TSYNC = (63.5 µs - 4.7 µs)
C
C
= input coupling capacitor
I
DIS
C
C
137
127
117
107
97
87
77
0.01 0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09 0.10
INPUT COUPLING CAPACITOR (
µF)
Fig. 21 Slicing Level vs Input Coupling Capacitor
Figure 21 is a graphical representation of this equation and
photographs 1 and 2 show the input video waveforms
for 0.1
µF and 0.01 µF input capacitors respectively. The
advantage in choosing a smaller input coupling capacitor, is
increased hum rejection as the following analyses illustrates.
Test Circuit 1
Test Circuit 2
Photograph 2
Photograph 1
CH1
CH2
CH1
CH2


Số phần tương tự - GS4981-CKA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS4981 GENNUM-GS4981 Datasheet
4Mb / 29P
   Monolithic Video Sync Separators
More results

Mô tả tương tự - GS4981-CKA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS1881 GENNUM-GS1881_09 Datasheet
4Mb / 29P
   Monolithic Video Sync Separators
GS4882 GENNUM-GS4882 Datasheet
85Kb / 7P
   Video Sync Separators with 50% Sync Slicing
logo
Texas Instruments
LM1881MX TI1-LM1881MX Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Video Sync Separator
logo
National Semiconductor ...
LM1881 NSC-LM1881_06 Datasheet
687Kb / 12P
   Video Sync Separator
LM1881 NSC-LM1881 Datasheet
303Kb / 12P
   LM1881 Video Sync Separator
logo
Fairchild Semiconductor
74ACT715 FAIRCHILD-74ACT715_07 Datasheet
451Kb / 18P
   Programmable Video Sync Generator
74ACT715 FAIRCHILD-74ACT715_1 Datasheet
429Kb / 18P
   Programmable Video Sync Generator
logo
National Semiconductor ...
LM1882 NSC-LM1882 Datasheet
340Kb / 16P
   Programmable Video Sync Generator
logo
Fairchild Semiconductor
74ACT715 FAIRCHILD-74ACT715 Datasheet
127Kb / 14P
   Programmable Video Sync Generator
logo
National Semiconductor ...
54ACT715 NSC-54ACT715 Datasheet
340Kb / 16P
   Programmable Video Sync Generator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com