công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVXT8051 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVXT8051
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Multiplexer/ Demultiplexer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVXT8051 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74LVXT8051 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
MC74LVXT8051
http://onsemi.com
9
ANALOG
SIGNAL
Figure 15. Application Example
Figure 16. External Germanium or
Schottky Clipping Diodes
a. Low Voltage Logic Level Shifting Control
b. 2−Stage Logic Level Shifting Control
Figure 17. Interfacing to Low Voltage CMOS Outputs
ON
6
8
16
+5V
ANALOG
SIGNAL
+5V
0V
+5V
0V
11
10
9
TO EXTERNAL LSTTL COMPATIBLE
CIRCUITRY 0 to VIH
DIGITAL SIGNALS
ON/OFF
8
16
VCC
GND
Dx
VCC
Dx
GND
Dx
VCC
Dx
ANALOG
SIGNAL
ON/OFF
6
8
16
+3V
ANALOG
SIGNAL
+3V
GND
+3V
GND
11
10
9
1.8V - 2.5V
CIRCUITRY
ANALOG
SIGNAL
ON/OFF
6
8
16
+5V
ANALOG
SIGNAL
+5V
GND
+5V
GND
11
10
9
1.8V - 2.5V
CIRCUITRY
+5V
MC74VHCT1GT50 BUFFERS
VCC = 3.0V
Figure 18. Function Diagram, LVXT8051
13
X0
14
X1
15
X2
12
X3
1
X4
5
X5
2
X6
4
X7
3
X
LEVEL
SHIFTER
LEVEL
SHIFTER
LEVEL
SHIFTER
LEVEL
SHIFTER
11
A
10
B
9
C
6
ENABLE


Số phần tương tự - MC74LVXT8051

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT8051 ONSEMI-MC74LVXT8051 Datasheet
247Kb / 12P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
March, 2000 ??Rev. 2
MC74LVXT8051 ONSEMI-MC74LVXT8051 Datasheet
161Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 3
MC74LVXT8051D ONSEMI-MC74LVXT8051D Datasheet
247Kb / 12P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
March, 2000 ??Rev. 2
MC74LVXT8051D ONSEMI-MC74LVXT8051D Datasheet
161Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 3
MC74LVXT8051DG ONSEMI-MC74LVXT8051DG Datasheet
161Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - MC74LVXT8051

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT8053 ONSEMI-MC74LVXT8053 Datasheet
243Kb / 12P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
March, 2000 ??Rev. 2
MC74LVX4052 ONSEMI-MC74LVX4052 Datasheet
142Kb / 16P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 4
logo
System Logic Semiconduc...
SL4053B SLS-SL4053B Datasheet
61Kb / 6P
   Analog Multiplexer Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74LVX4051 ONSEMI-MC74LVX4051_14 Datasheet
168Kb / 15P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 9
MC74LVX8053 ONSEMI-MC74LVX8053_14 Datasheet
172Kb / 12P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 6
MC74LVX4053 ONSEMI-MC74LVX4053_14 Datasheet
160Kb / 14P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 9
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC4053 SLS-SL74HC4053 Datasheet
87Kb / 8P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT4052 ONSEMI-MC74LVXT4052 Datasheet
142Kb / 16P
   Analog Multiplexer Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 3
MC74LVX4051 ONSEMI-MC74LVX4051 Datasheet
158Kb / 16P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 5
NLAST4051 ONSEMI-NLAST4051_06 Datasheet
152Kb / 12P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
April, 2006 ??Rev. 4
MC74LVXT8051 ONSEMI-MC74LVXT8051_11 Datasheet
185Kb / 13P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com